Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SWH-900 Datasheet (PDF) - SOVICO corp.

SWH-900 Datasheet PDF - SOVICO corp.
Part # SWH-900
Download  SWH-900 Download
File Size   148.3 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description Wireless Hand Type Microphone

SWH-900 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
SWH-900 Datasheet PDF - SOVICO corp.

Part # SWH-900
Download  SWH-900 Click to download

File Size   148.3 Kbytes
Page   1 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description Wireless Hand Type Microphone

SWH-900 Datasheet (HTML) - SOVICO corp.


SWH-900 Product details

Key features
925.000~937.500MHz 주파수 대역내 사용 가능한 104개 주파수를 사용한
채널들로 Preset되어 있습니다.
PLL (Phase Loop Locking) 회로 방식을 채택하였습니다.
Noise Reduction 회로를 채택하여 낮은 공급 전압에서도 정확한
Dual Gain Control과 높은 기준 전압으로 과입력에 대한 특성이 좋습니다.
High Fidelity, Wide Frequency Response, High Dynamic Range를 제공합니다.
신뢰성 높은 Diversity 회로를 사용하고 있습니다.
SQ회로와 혼선 방지용 Tone 회로를 사용하고 있습니다.
배터리 잔량 표시로 배터리 교환시기를 알 수 있습니다.
스위치 Lock 버튼 추가로 행사 중 실수로 기기가 OFF되지 않도록 하였습니다.
LCD액정창 추가로 현 상태 확인이 용의합니다.
프로오디오용 트루콘덴서 마이크유닛 사용으로 고품질 사운드를 제공합니다.
컴팩트한 바디 설계로 휴대가 용의합니다.




Similar Part No. - SWH-900

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eravant
SWH-332-SS ERAVANT-SWH-332-SS Datasheet
275Kb / 2P
Standard Waveguide Screw, 3/32-inch Hex Head, 0.40” Long
Rev 1.4
SWH-564-SS ERAVANT-SWH-564-SS Datasheet
274Kb / 2P
Standard Waveguide Screw, 5/64 inch Hex Head, 0.40” Long
Rev 1.3
logo
Systemsensor advanced i...
SWH-ALERT SYSTEMSENSOR-SWH-ALERT Datasheet
196Kb / 2P
Field Selectable Amber Lens Strobe
logo
Eravant
SWH-QC-0750C-R2 ERAVANT-SWH-QC-0750C-R2 Datasheet
301Kb / 2P
Waveguide Quick Connect, 0.75” Circular Flange
Rev 1.1
SWH-QC-0750C-RS-B ERAVANT-SWH-QC-0750C-RS-B Datasheet
309Kb / 3P
Waveguide Stand, 0.75” Circular Flange
Rev 1.1
More results


Similar Description - SWH-900

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Projects Unlimited, Inc...
AOM-4540L-R PUI-AOM-4540L-R Datasheet
55Kb / 1P
MICROPHONE
AOM-4544P-NF-R PUI-AOM-4544P-NF-R Datasheet
56Kb / 1P
MICROPHONE
AOM-5242L-R PUI-AOM-5242L-R Datasheet
55Kb / 1P
MICROPHONE
AOM-5538L-NF-R PUI-AOM-5538L-NF-R Datasheet
60Kb / 1P
MICROPHONE
POM-1644P-NF-R PUI-POM-1644P-NF-R Datasheet
58Kb / 1P
MICROPHONE
POM-1844P-C33-R PUI-POM-1844P-C33-R Datasheet
56Kb / 1P
MICROPHONE
POM-2240P-C33-R PUI-POM-2240P-C33-R Datasheet
56Kb / 1P
MICROPHONE
POM-2244P-2-R PUI-POM-2244P-2-R Datasheet
95Kb / 1P
MICROPHONE
logo
List of Unclassifed Man...
WS-AUDIO24-0009-TX ETC2-WS-AUDIO24-0009-TX Datasheet
582Kb / 9P
Wireless Microphone Module
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MSZ-A09-12YV MITSUBISHI-MSZ-A09-12YV Datasheet
2Mb / 24P
Wireless type Models
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com