| Manufacturer | Part # | Datasheet | Description |
 Cree, Inc |
CGH60060D
|
618Kb / 7P |
60 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 3.1 |
|
CGHV1J006D
|
707Kb / 9P |
6 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 0. |
|
CGHV1J025D
|
763Kb / 9P |
25 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 1.1 |
|
CGHV1J070D
|
784Kb / 9P |
70 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 0.5 |
 WOLFSPEED, INC. |
CGH60008D
|
977Kb / 9P |
8 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 1.2, 2022-11-23 |
|
CGH60015D
|
980Kb / 9P |
15 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-1 |
|
CGH60060D
|
1Mb / 8P |
60 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-2 |
|
CGH60120D
|
1Mb / 8P |
120 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-2 |
|
CGHV1J006D
|
868Kb / 9P |
6 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 2.0, 2022-7-27 |
|
CGHV1J025D
|
1Mb / 10P |
25 W, 18.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 2.2, 2022-12-2 |