| Manufacturer | Part # | Datasheet | Description |
 Cree, Inc |
CGH27030S
|
1Mb / 16P |
30 W, DC - 6.0 GHz, 28 V, GaN HEMT
Rev 2.1 |
|
CGH60030D
|
622Kb / 8P |
30 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 3.1 |
|
CGH60060D
|
618Kb / 7P |
60 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev 3.1 |
|
CGHV27015S
|
1Mb / 12P |
15 W, DC - 6.0 GHz, 50 V, GaN HEMT
Rev 2.0 |
|
CGHV27030S
|
3Mb / 28P |
30 W, DC - 6.0 GHz, GaN HEMT
Rev 2.0 |
 WOLFSPEED, INC. |
CGH27030S
|
2Mb / 15P |
30 W, DC - 6.0 GHz, 28 V, GaN HEMT
Rev. 4.6, 2022-11-3 |
|
CGH60008D
|
977Kb / 9P |
8 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 1.2, 2022-11-23 |
|
CGH60015D
|
980Kb / 9P |
15 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-1 |
|
CGH60030D
|
1Mb / 9P |
30 W, 6.0 GHz, GaN HEMT Die
Rev. 4.2, 2022-12-1 |
|
CGHV27015S
|
1Mb / 12P |
15 W, DC - 6.0 GHz, 50 V, GaN HEMT
Rev. 4.0, 2022-8-3 |