Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAT67F-U2AB-24-1
Description  TOPLED
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAT67F-U2AB-24-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.0
LA T67F
2013-10-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 19
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 19
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
U2
560
710
1900
V1
710
900
2400
V2
900
1120
3000
AA
1120
1400
3800
AB
1400
1800
4800
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V] (max.) VF [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com