Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

CTDELSS1.12 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # CTDELSS1.12
Description  FIREFLY E1608
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

CTDELSS1.12 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  CTDELSS1.12 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH CTDELSS1.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2017-08-10
1
2017-08-10
FIREFLY E1608
Datasheet
Version 1.2
CT DELSS1.12
The FIREFLY E1608 family expands OSRAM Opto
Semiconductors’ portfolio of visible products for use in
mobile devices like fitness tracking or health
monitoring. It offers one of the smallest LED footprints
in a highly reliable and proven package. The compact
size of only 0.8 mm x 1.6 mm x 0.6 mm allows
customers the benefit of more flexible product designs.
The true green CT DELSS1.22 is specially designed
for Heart Rate Monitor applications. It features a typical
brightness of 1.400 mcd and a wavelength of 525 nm,
that is ideally matched to these applications.
Mit der FIREFLY E1608 Familie erweitert OSRAM
Opto Semiconductors sein Portfolio für den Einsatz in
mobilen Anwendungen wie Fitness-Tracking oder
Gesundheits-Monitoring. Sie bietet eines der kleinsten
LED Formate in einem hoch zuverlässigen und
stabilen Gehäuse. Ihre kompakte Größe von lediglich
0,8 mm x 1,6 mm x 0,6 mm erlaubt Kunden ein
flexibleres Produktdesign. Die „true green“ CT
DELSS1.22 ist prädestiniert für den Einsatz in Geräten
zur Herzfrequenzüberwachung. Sie überzeugt durch
eine typische Helligkeit von 1.400 mcd sowie eine
Wellenlänge von 525 nm, welche für diese
Anwendungen optimal geeignet ist.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: white SMT package, colorless clear
resin
•
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
•
Technology: ThinGaN (UX:3)
•
Technologie: ThinGaN (UX:3)
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: true green (530 nm)
•
Farbe: true green (530 nm)
Applications
Anwendungen
•
Wearables
•
Wearables
•
Heart rate monitoring
•
Herzfrequenzüberwachung
•
Mobile devices
•
Mobile Geräte


Similar Part No. - CTDELSS1.12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
CTDELSS1.12-AABA-36-44G4 OSRAM-CTDELSS1.12-AABA-36-44G4 Datasheet
646Kb / 22P
white SMT package, colorless clear
More results

Similar Description - CTDELSS1.12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWV18G OSRAM-LWV18G Datasheet
604Kb / 16P
FIREFLY White Hyper-Bright LED
LTVH9G OSRAM-LTVH9G Datasheet
694Kb / 21P
FIREFLY 0402
LRVH9F OSRAM-LRVH9F Datasheet
684Kb / 21P
FIREFLY
KTDELQS1.12 OSRAM-KTDELQS1.12 Datasheet
690Kb / 22P
TOPLED E1608
logo
ams AG
KBDELPS2.D2 AMSCO-KBDELPS2.D2 Datasheet
1Mb / 25P
The TOPLED E1608 expands ams-OSRAM’s low power portfolio to meet the requirements in the field of illumination of switches and buttons in automotive interior applications.
Version 1.1 2022-11-16
KODELMS1.22 AMSCO-KODELMS1.22 Datasheet
1Mb / 23P
The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proven package concept.
Version 1.6 2023-05-12
KSDELLS1.22 AMSCO-KSDELLS1.22 Datasheet
1Mb / 24P
The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proven package concept.
Version 1.6 2023-05-12
KTDELMS1.12 AMSCO-KTDELMS1.12 Datasheet
1Mb / 23P
The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proved package concept.
Version 1.8 2022-11-25
KYDELLS1.22 AMSCO-KYDELLS1.22 Datasheet
1Mb / 24P
The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proved package concept.
Version 1.7 2023-05-12
KODELLS1.22 AMSCO-KODELLS1.22 Datasheet
1Mb / 23P
The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proven package concept.
Version 1.8 2023-05-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com