Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GWP7LM32.CM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWP7LM32.CM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP7LM32.CM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP7LM32.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2018-01-17
2
Version 1.2
GW P7LM32.CM
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1
means that only one group QR, QS will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1 means that only one forward voltage group 2A,5A,FA,RA will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen QR, QS enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P7LM32.CM-QRQS-XX57-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
2A,5A,FA,RA enthalten (siehe Seite 5).
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
geliefert wird.
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 24
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 24
Bestellnummer
I
F
V [lm]
GW P7LM32.CM-QSQU-XX55-1
4000
892 ... 1120
Q65111A8995
= 300 mA
[K]
Φ
GW P7LM32.CM-QRQS-XX57-1
3000
820 ... 970
Q65112A4734
GW P7LM32.CM-QRQT-XX56-1
3500
820 ... 1042
Q65111A8994
GW P7LM32.CM-QTQU-XX55-1
4000
970
... 1120
Q65112A5526
GW P7LM32.CM-QSQT-XX56-1
3500
892
... 1042
Q65112A5525
GW P7LM32.CM-QRQS-XX58-1
2700
820
... 970
Q65112A4709
GW P7LM32.CM-QSQT-XX57-1
3000
892
... 1042
Q65112A5
524



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com