Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GWP7LM32.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWP7LM32.EM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP7LM32.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP7LM32.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP7LM32.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2018-01-17
2
Version 1.2
GW P7LM32.EM
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1
means that only one group QU, RP, RQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1 means that only one forward voltage group 2A,5A,FA,RA will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen QU, RP, RQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P7LM32.EM-QURQ-XX52-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
2A,5A,FA,RA enthalten (siehe Seite 5).
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 300 mA
[K]
ΦV [lm]
GW P7LM32.EM-QSQU-XX58-1
2700
892 ... 1120
Q65111A7572
GW P7LM32.EM-QURP-XX58-1
2700
1042 ... 1210
Q65112A5521
GW P7LM32.EM-QTRP-XX57-1
3000
970 ... 1210
Q65111A7560
GW P7LM32.EM-QURP-XX57-1
3000
1042 ... 1210
Q65112A5522
GW P7LM32.EM-QURP-XX56-1
3500
1042 ... 1210
Q65112A4731
GW P7LM32.EM-QTRP-XX55-1
4000
970 ... 1210
Q65111A7558
GW P7LM32.EM-QURP-XX55-1
4000
1042 ... 1210
Q65112A5523
GW P7LM32.EM-QURQ-XX52-1
5700
1042 ... 1300
Q65111A7555
GW P7LM32.EM-QURQ-XX51-1
6500
1042 ... 1300
Q65111A7554
GW P7LM32.EM-QURQ-XX53-1
5000
1042 ... 1300
Q65111A7556
1) page 23
1) Seite 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com