Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LAYT67F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LAYT67F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAYT67F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAYT67F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAYT67F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LAY T67F
2012-03-16
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 15
Gruppe
Group
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
4
586
589
nm
5
589
592
nm
Durchlassspannungsgruppen6)
Seite 15
Forward Voltage Groups
6) page 15
Gruppe
Group
amber
amber
Einheit
Unit
Gruppe
Group
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
1.90
2.20
V
3B
2.05
2.20
V
4
2.20
2.50
V
4A
2.20
2.35
V
4B
2.35
2.50
V
5A
2.50
2.65
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2) page 15
V (mlm)
AA
AB
BA
BB
1120 ... 1400
1400 ... 1800
1800 ... 2240
2240 ... 2800
3800 (typ.)
4800 (typ.)
6000 (typ.)
7500 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of a few individual brightness groups. Individual brightness
groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: AA-1-3-+AA-4-3B
Example: AA-1-3-+AA-4-3B
Helligkeits-
gruppe
Brightness
Group
(amber)
Wellenlänge
(keine
Gruppierung)
Wavelength
(no grouping)
(amber)
Durchlass-
spannung
Forward Voltage
(amber)
Helligkeits-
gruppe
Brightness
Group
(amber)
Wellenlänge
Wavelength
(yellow)
Durchlass-
spannung
Forward Voltage
(yellow)
AA
1
3
AA
4
3B
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com