Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LCWG5GP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWG5GP
Description  white PLCC-4 package, clear silicone resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWG5GP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWG5GP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWG5GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LCW G5GP
Advanced Power TOPLED Plus
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2012-04-12
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes PLCC-4 Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss
• Typischer Lichtstrom: 19 lm bei 100 mA
(3500K)
•
Besonderheit des Bauteils: niedrige
Bauteilhöhe, ideal für dünne Anwendungen mit
heller und homogener Ausleuchtung
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2700 K bis 4500 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 135°
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 58 lm/W bei 3500 K
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Wechselanzeigen (VMS)
• Beleuchtung für Kühlschränke,
Gefrierschränke und Warenautomaten
• Gebäudebeleuchtung
• Allgemeinbeleuchtung
• Flächenhinterleuchtung und Lichtkacheln
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Flucht-
wege, u.ä.)
• Leuchtschrift
Features
• package: white PLCC-4 package, clear
silicone resin
• typical Luminous Flux: 19 lm at 100 mA
(3500 K)
•
feature of the device: slim package design for
thin applications that need bright, homogenous
lighting
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2700 k to 4500 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 135°
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 58 lm/W at 3500 K
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• Variable message signs (VMS)
• Lighting for fridge, freezer case and vending
machines
• Architectural lighting
• Commercial and residential illumination
• Area backlighting and light tiles
• Marker lights (e.g. steps, exit routes, etc.)
•
Channel letters


Similar Part No. - LCWG5GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWG5GP-FYGY-5R8T OSRAM-LCWG5GP-FYGY-5R8T Datasheet
437Kb / 20P
Architectural lighting
LCWG5GP-FZHX-5L7N OSRAM-LCWG5GP-FZHX-5L7N Datasheet
437Kb / 20P
Architectural lighting
More results

Similar Description - LCWG5GP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LUWG5GP OSRAM-LUWG5GP Datasheet
404Kb / 18P
white PLCC-4 package, clear silicone resin
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-E6SF OSRAM-LA-E6SF Datasheet
493Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LB-E6SG OSRAM-LB-E6SG Datasheet
604Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LT-E6SG OSRAM-LT-E6SG Datasheet
497Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LCW-G5GP OSRAM-LCW-G5GP Datasheet
437Kb / 20P
white PLCC-4 package, clear silicone resin
LUW-G5GP OSRAM-LUW-G5GP Datasheet
404Kb / 18P
white PLCC-4 package, clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com