Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LCWW51M Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2010-03-01
2
LCW W51M
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W51M-HZJZ-4R9T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen HZ,
JX, JY oder JZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W51M-HZJZ-4R9T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4R bis -9T enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W51M-HZJZ-4R9T means that only one group HZ, JX, JY or JZ will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W51M-HZJZ-4R9T means that only
1 chromaticity coordinate group -4R to -9T will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 21
Luminous
Flux
1) page 21
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 21
Luminous
Intensity
2) page 21
IF = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW W51M-HZJZ-4U9X
2700 K
39.000 ... 71.000
126.500 (typ.)
Q65110A7893
LCW W51M-HZJZ-4R9T
3000 K
39.000 ... 71.000
126.500 (typ.)
Q65110A7892
LCW W51M-JXKX-4O9Q
3500 K
45.000 ... 82.000
146.000 (typ.)
Q65110A7894
LCW W51M-JYKY-4L8N
4000 K
52.000 ... 97.000
171.400 (typ.)
Q65110A7896
LCW W51M-JYKY-4J8K
4500 K
52.000 ... 97.000
171.400 (typ.)
Q65110A7895



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com