Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LUWW5KM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWW5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWW5KM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWW5KM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWW5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LUW W5KM
Golden DRAGON with Lens
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abkündigung nach OS-PD-2010-003
Obsolete acc. to OS-PD-2010-003
2010-02-15
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp:
weißes SMD Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss mit ARGUS
® Optik, Chip
level conversion
Typischer Lichtfluss: 82 lm bei 350 mA
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß)
typische Farbtemperatur: 6500 K
Abstrahlwinkel: 160° (für
Displayhinterleuchtung optimiert)
Technologie: ThinGaN
optischer Wirkungsgrad: 74 lm/W
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Selektivlöten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Tragbare Beleuchtung z.B. am Fahrrad
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
• Taschenlampen
• Straßenbeleuchtung
• Tunnelbeleuchtung
• spezielle Hinterleuchtung
Features
package:
white SMD package, colorless clear
silicone resin with ARGUS
® optic; chip level
conversion
typical Luminous Flux: 82 lm at 350 mA
feature of the device: high efficient lightsource at low
space
color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
typ. color temperature: 6500 K
viewing angle: 160° (Optimized for display
backlighting)
technology: ThinGaN
optical efficiency: 74 lm/W
grouping parameter: luminous flux, color coordinates
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
soldering methods: selective soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• portable light source (e.g. bicycle)
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• flashlight
• street lighting
• tunnel lighting
special backlighting)


Similar Part No. - LUWW5KM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWW5AM OSRAM-LUWW5AM Datasheet
2Mb / 28P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
LUWW5AP OSRAM-LUWW5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUWW5SM OSRAM-LUWW5SM Datasheet
717Kb / 22P
Automotive Lighting Interior and Exterior
LUWW5SM-KYLX-5P7R-24E4 OSRAM-LUWW5SM-KYLX-5P7R-24E4 Datasheet
688Kb / 22P
Automotive Lighting Interior and Exterior
LUWW5SM-KYLX-5P7R-24E4 OSRAM-LUWW5SM-KYLX-5P7R-24E4 Datasheet
717Kb / 22P
Automotive Lighting Interior and Exterior
More results

Similar Description - LUWW5KM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5KM OSRAM-LDW5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LDW51M OSRAM-LDW51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW5KM OSRAM-LRW5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LCWW5KM OSRAM-LCWW5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LD-W5KM OSRAM-LD-W5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W51M OSRAM-LD-W51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W5KM OSRAM-LR-W5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LCW-W5KM OSRAM-LCW-W5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LUW-W5KM OSRAM-LUW-W5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com