Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LE-AB-H3AB Datasheet(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-AB-H3AB
Description  compact lightsource in multi chip on board technology; planar sealed
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-AB-H3AB Datasheet(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH

Back Button LE-AB-H3AB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LE-AB-H3AB Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
LE AB H3AB
2008-07-07
17
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von
± 11% ermittelt.
Messbedingung für Lichtstärkemessung nach CIE127
Condition A.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Min.
Φ
V Werte werden aus den Iv - Werten berechnet.
Die
Helligkeitswerte
auf
Seite
2
wurden
ohne
Primäroptik gemessen.
4)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
5)
Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer
von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt.
6)
Für den Fall, dass eine Optik wie z. B. eine
Halbsphärenlinse als Primäroptik verwendet wird, kann
der Lichtfluss bis zu 40% für rot und grün und 36% für
blau erhöht werden.
7)
Die R-T-Kurve eines NTC läßt sich in einem engen
Bereich um den spezifizierten Wert herum in erster
Näherung durch einen exponentialen Zusammenhang
beschreiben. Sofern eine detailliertere Beschreibung
der R-T-Kurve für die Praxis nötig ist, können eine
ganauere Formel und entsprechende tabellierte Werte
bei EPCOS gefunden werden.
8)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb
einer
Verpackungseinheit
gerechnet werden.
9)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
10) Ein
kritisches
Bauteil
ist
ein
Bauteil,
das
in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a)
die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse duration
of 25 ms and a tolerance of
± 11%.Condition for
luminous
intensity
measurement
acc. to
CIE127
condition A
2)
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond
to the actual parameters of each single product, which
could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
3)
Min.
Φ
V values are calculated from Iv values.
Brightness values stated on page 2 are measured
without primary optics.
4)
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25
ms and a tolerance of ±1 nm.
5)
Forward voltages are tested at a current pulse duration
of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
6)
If an optic, such as a hemispherical lens is added, the
luminous flux values can be increased up to 40% for red
and green and 36% for blue.
7)
The R-T-Curve of an NTC thermistor can be roughly
described in a restricted range around the rated
temperautre. If a more precise desciption of the R/T
curve is required for practical applications a refined
formular and the corresponding tabulated values can be
found at EPCOS
8)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
9)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
10) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
11) Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and
the life of the user may be endangered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com