Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LE-T-H3A Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-T-H3A
Description  compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-T-H3A Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LE-T-H3A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-T-H3A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LE T H3A, LE B H3A
OSRAM OSTAR - Projection
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Abgekündigt nach OS-PD-2008-008
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008
2008-07-07
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in
Multi-Chip on Board Technologie, plan
vergossen
• Besonderheit des Bauteils: extrem hohe
Helligkeit und Leuchtdichte dank
Oberflächenemission und niedrigem R
th
Vorbereitet für den Einsatz mit zus. Optik
• Wellenlänge: 520 nm (true green),
464 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Abstrahlende Fläche: typ. 3,2 x 2,1 mm²
• Technologie: ThInGaN
®
• Leuchtdichte: 26,0*10
6 cd/m² (true green),
6,7*10
6 cd/m² (blau)
• Montierbarkeit: verschraubbar
• Stecker:10 Pin JST SM 10B-SRSS-TB
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
• Verpackungseinheit: 50 St. pro Box
= Verpackungseinheit
Anwendungen
•Projektion
• Medizintechnik: Operationslampen
• Mikroskopbeleuchtung
• Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
• Verkehrszeichen
• Hochwertige Blitzlichter
Features
• package: compact lightsource in multi chip on
board technology planar sealed
• feature of the device: outstanding brightness
and luminance due to pure surface emission
and low R
th
prepared for additional optics
• wavelength: 520 nm (true green),
464 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• light emitting surface: typ. 3.2 x 2.1 mm²
• technology: ThInGaN
®
• Luminance: 26.0*10
6 cd/m² (true green),
6.7*10
6 cd/m² (blue)
• mounting methods: screw holes
• connector: 10 Pin JST SM 10B-SRSS-TB
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
method of packing: 50 pcs. per tray
= packing unit
Applications
•projection
• medical lighting: surgery light
• microscope illumination
• spotlights
• VMS (variable message signs)
• high end strobe light


Similar Part No. - LE-T-H3A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LE-T-Q7WN AMSOSRAM-LE-T-Q7WN Datasheet
2Mb / 25P
OSRAM OSTAR™ Projection Compact
2025-06-25
LE-T-Q7WR AMSOSRAM-LE-T-Q7WR Datasheet
2Mb / 25P
OSRAM OSTAR® Projection Compact
2023-10-27
logo
OSRAM GmbH
LE-T-Q8WM OSRAM-LE-T-Q8WM Datasheet
887Kb / 23P
compact lightsource in SMT technology with glass window on top
logo
ams-OSRAM AG
LE-T-Q8WM AMSOSRAM-LE-T-Q8WM Datasheet
1Mb / 21P
OSRAM OSTAR® Projection Compact
2020-06-03
logo
OSRAM GmbH
LE-T-S2W OSRAM-LE-T-S2W Datasheet
525Kb / 21P
compact lightsource in multi chip SMT technology with glass window on top
More results

Similar Description - LE-T-H3A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LEUWU1A505-5Q8Q-EBXD68 OSRAM-LEUWU1A505-5Q8Q-EBXD68 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LEAA2A OSRAM-LEAA2A Datasheet
582Kb / 16P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LEUWU1A505 OSRAM-LEUWU1A505 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LEUWU1A401PCN OSRAM-LEUWU1A401PCN Datasheet
889Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology
LE-A-A2A OSRAM-LE-A-A2A Datasheet
582Kb / 16P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-AB-H3AB OSRAM-LE-AB-H3AB Datasheet
508Kb / 17P
compact lightsource in multi chip on board technology; planar sealed
LE-A-G3W OSRAM-LE-A-G3W Datasheet
576Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology with glass window on top
LE-ATB-A2A OSRAM-LE-ATB-A2A Datasheet
628Kb / 17P
compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
LE-UW-U1A5-05 OSRAM-LE-UW-U1A5-05 Datasheet
1Mb / 21P
compact lightsource in multi chip on board technology
LE-UW-U1A4-01-PCN OSRAM-LE-UW-U1A4-01-PCN Datasheet
889Kb / 19P
compact lightsource in multi chip on board technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com