Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LCY-TWTG Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # LCY-TWTG
Description  white PLCC-2 package, black surface colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCY-TWTG Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LCY-TWTG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
2016-11-03
4
Version 1.2
LCY TWTG
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.57
0.42
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
2ϕ
110
°
Forward voltage
4) page 22
Durchlassspannung 4) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.70
3.05
3.40
V
V
V
Reverse voltage 2) page 22
Sperrspannung 2) Seite 22
(IR = 5 mA)
(max.)
V
R
7.3
V
Reverse voltage (ESD device)
Sperrspannung (ESD Diode)
(IR ESD = 5 mA)
(min.)
VR ESD
5.3
V
Real thermal resistance junction / ambient 5) page 22 ,
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
5) Seite 22 , 6) Seite 22
(max.)
R
th JA real
230
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 22
(max.)
Rth JS real
78
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com