Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LD-W5AM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-W5AM
Description  white SMD package, clear silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-W5AM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LD-W5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-W5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2010-08-26
2
Released
LD W5AM, LB W5AM, LT W5AM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB W5AM-GXHY-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen GX, GY, GZ, HX
oder HY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5AM-GXHY-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel).
E.g. LB W5AM-GXHY-25 means that only one group GX, GY, GZ, HX or HY will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB W5AM-GXHY-25 means that only 1 wavelength group -2,-3, -4, or -5 will be
shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 22
Radiant Power
1) page 22
I
F = 350 mA
Φ
E (mW)
Bestellnummer
Ordering Code
LD W5AM-3T4U-35
deep blue
355 ...
710
Q65111A0226
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 22
Luminous
Flux
1) page 22
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 22
Luminous
Intensity
2) page 22
I
F = 350 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LB W5AM-GXHY-25
blue
18.000 ... 39.000
10.000 (typ.)
Q65111A0225
LT W5AM-KXKZ-36
true green
71.000 ... 112.000
32.000 (typ.)
Q65111A0224



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com