Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SFH-4515 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4515
Description  GaAs-IR-Lumineszenzdioden
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4515 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4515 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4515 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 4510
SFH 4515
GaAs-IR-Lumineszenzdioden (950 nm) in SMR
® Gehäuse
GaAs Infrared Emitters (950 nm) in SMR
® Package
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4510
SFH 4515
2007-04-02
1
Wesentliche Merkmale
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
•SMR
® (Surface Mount Radial) Gehäuse
• Für Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• Gehäusegleich mit Fotodiode SFH 2500/
SFH 2505
• Hohe Zuverlässigkeit
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern
• Gerätefernsteuerungen für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
• Diskrete Optokoppler
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 4510
Q65110A2630
5-mm-SMR
®-Gehäuse (T 1 3/
4), schwarzes Epoxy-
Gießharz, Anschlüsse (SFH 4510 gebogen, SFH 4515 gerade)
im 2.54-mm-Raster (
1/10’’), Kathodenkennzeichnung: siehe
Maßzeichnung.
5 mm SMR
® package (T 1 3/
4), black-colored epoxy resin, solder
tabs (SFH 4510 bent, SFH 4515 straight) lead spacing 2.54 mm
(
1/10’’), cathode marking: see package outline.
SFH 4515
Q65110A2633
Features
• Very highly efficient GaAs-LED
•SMR
® (Surface Mount Radial) package
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• Same package as photodiode SFH 2500/
SFH 2505
• High reliability
• Spectral match with silicon photodetectors
Applications
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video
tape recorders, dimmers
• Remote control for steady and varying intensity
• Sensor technology
• Discrete interrupters
• Discrete optocouplers


Similar Part No. - SFH-4515

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4511 OSRAM-SFH-4511 Datasheet
217Kb / 8P
GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
SFH-4512 OSRAM-SFH-4512 Datasheet
160Kb / 11P
GaAs Infrared Emitter
SFH-4516 OSRAM-SFH-4516 Datasheet
183Kb / 11P
GaAs Infrared Emitters
More results

Similar Description - SFH-4515

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LD260 SIEMENS-LD260 Datasheet
43Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen GaAs Infrared Emitter Arrays
SFH415 SIEMENS-SFH415 Datasheet
47Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden GaAs Infrared Emitters
SFH4510 SIEMENS-SFH4510 Datasheet
58Kb / 6P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden 950 nm GaAs Infrared Emitters 950 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH405 OSRAM-SFH405_12 Datasheet
130Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH409 OSRAM-SFH409_12 Datasheet
138Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-415 OSRAM-SFH-415 Datasheet
111Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com