Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SFH-7770 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-7770
Description  Umgebungslicht und N채herungssensor
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-7770 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-7770 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-7770 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
SFH 7770
Umgebungslicht und Näherungssensor
Ambient Light and Proximity Sensor
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2011-09-16
1
Not for design in automotive and industrial applications
Wesentliche Merkmale
• Näherungssensor
- Detektionsbereich bis 100mm
- Gestenerkennung
- Ausgänge zum Betrieb von bis zu drei IR
Emittern
- Optimiert für 850nm Emitter
- Umgebungslicht-Unterdrückung
• Umgebungslichtsensor
- 3lx - 65000lx
- Gute Linearität
- Spektrale Empfindlichkeit ähnlich dem
menschlichen Auge
•I
2C interface
- 100kHz / 400kHz und 3.4MHz Mode
- verschiedene Messmoden programmierbar
(STAND-BY, TRIGGERED, FREE-RUNNING)
•< 5 A Stromverbrauch im STAND-BY
• Geringe Abmessungen, 2.8 x 2.8 x 0.9 mm
3
Anwendungen
• Mobiltelefone
• PDA’s und Notebooks
• Kameras
• Consumer Produkte
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 7770
Q65110A9565
Features
• Proximity Sensor (PS)
- Detection-range up to 100mm
- Gesture recognition possible
- Outputs to drive up to three IR emitters
- Optimized for 850nm emitters
- Suppression of ambient light
• Ambient Light Sensor (ALS)
- 3lx - 65000lx
- High linearity
- Spectral sensitivity well matched to the human
eye
•I
2C interface
- 100kHz / 400kHz and 3.4MHz mode
- Measurement modes programmable
(STAND-BY, TRIGGERED, FREE-RUNNING)
• Current consumption < 5 A in STAND-BY
• Small package size, 2.8 x 2.8 x 0.9 mm
3
Applications
• Mobile phones
• PDAs and notebooks
• Cameras
• Consumer products


Similar Part No. - SFH-7770

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-7770-E6 OSRAM-SFH-7770-E6 Datasheet
231Kb / 25P
Umgebungslicht und N채herungssensor
More results

Similar Description - SFH-7770

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF450R17IE4 INFINEON-FF450R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:3.1
DF650R17IE4 INFINEON-DF650R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.2
FF1000R17IE4 INFINEON-FF1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:3.1
FD1000R17IE4 INFINEON-FD1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.1
DF1000R17IE4 INFINEON-DF1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.2
logo
OSRAM GmbH
LCBM67C-R2S2-2J8L-1 OSRAM-LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet
683Kb / 23P
Signal- und Symbolleuchten
SFH-7770-E6 OSRAM-SFH-7770-E6 Datasheet
231Kb / 25P
Umgebungslicht und N채herungssensor
SFH-7773 OSRAM-SFH-7773 Datasheet
253Kb / 24P
Umgebungslicht- und N채herungssensor mit IR Emitter
logo
Infineon Technologies A...
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FF650R17IE4V INFINEON-FF650R17IE4V Datasheet
1Mb / 10P
PrimePACK?? Modul und NTC
2014-04-28 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com