Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LB-E67C Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-E67C
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-E67C Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-E67C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-E67C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2006-10-04
2
LB E67C, LV E67C, LT E67C
■ LV E67C abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird durch LV T67C ersetzt werden.
LV E67C obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LV T67C.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB E67C-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q1, Q2,
R1 oder R2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB E67C-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB E67C-Q1R2-35 means that only one group Q1, Q2, R1 or R2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB E67C-Q1R2-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 17
Luminous
Intensity1) page 17
I
F = 30 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 17
Luminous Flux
2)
page 17
I
F = 30 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB E67C-Q1R2-35
LB E67C-R1S2-35
LB E67C-Q1S2-35
blue
71 ...
180
112 ...
280
71 ...
280
380 (typ.)
600 (typ.)
520 (typ.)
Q65110A1854
Q65110A1855
Q65110A1975
■LV E67C-T1U2-35
■LV E67C-U1V2-35
■LV E67C-T1V2-35
verde
280 ...
710
450 ... 1120
280 ... 1120
1500 (typ.)
2400 (typ.)
2100 (typ.)
Q65110A1876
Q65110A1877
Q65110A1986
LT E67C-T1U2-35
LT E67C-U1V2-35
LT E67C-T1V2-35
true green
280 ...
710
450 ... 1120
280 ... 1120
1500 (typ.)
2400 (typ.)
2100 (typ.)
Q65110A1868
Q65110A1869
Q65110A1982



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com