Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LB-T68C Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-T68C
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T68C Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-T68C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T68C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2006-10-04
2
LB T68C, LT T68C
■ LB_LT T68C abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - werden durch LB_LT T67C ersetzt werden
LB_LT T68C obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LB_LT T67C
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB T68C-P2R1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1,
Q2 oder R1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T68C-P2R1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB T68C-P2R1-35 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB T68C-P2R1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■
LB T68C-P2R1-35
■
LB T68C-Q2S1-35
■
LB T68C-P2S1-35
blue
56 ...
140
90 ...
224
56 ...
224
300 (typ.)
480 (typ.)
420 (typ.)
Q65110A1859
Q65110A1861
Q65110A1978
■
LT T68C-S2U1-35
■
LT T68C-T2V1-35
■
LT T68C-S2V1-35
true green
224 ... 560
355 ... 900
224 ... 900
1200 (typ.)
1900 (typ.)
1680 (typ.)
Q65110A1872
Q65110A1873
Q65110A1984



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com