Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LCW-G5GP Datasheet(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-G5GP
Description  white PLCC-4 package, clear silicone resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-G5GP Datasheet(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-G5GP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
2012-04-12
18
LCW G5GP
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
OHA00539
OS
RA
M
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSR
AM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 6
F
lo
o
r
ti
m
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
ity
In
di
c
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
, o
r
re
flo
w
,
v
a
p
o
r-
p
h
a
se
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
s
si
n
g
(p
e
a
k
p
a
ck
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
vi
c
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
ti
ve
h
u
m
id
it
y
(R
H).
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
5
a
a
t
fa
c
to
ry
co
n
d
it
io
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k,
se
a
l d
a
te
is
id
e
n
ti
ca
l
w
it
h
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
ith
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
s
e
a
l d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
t
im
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
ce
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
tim
e
>
1
Y
e
a
r
Fl
oo
r t
im
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
vel
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
ND
U
C
TOR
S
M
O
IS
T
U
RE
S
E
N
S
IT
IV
E
T
hi
s
ba
g
co
n
ta
in
s
C
A
U
TI
O
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
Ho
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0%
R
H.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
OHA02044
OS
RA
M
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
ist
u
re
L
e
ve
l 3
F
lo
o
r
tim
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
6
F
lo
o
r
tim
e
6
H
o
u
rs
a
)
Hu
m
id
ity
In
d
ic
a
to
r
C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
,
va
p
o
r-
p
h
a
se
r
e
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t
p
ro
ce
ss
in
g
(p
e
a
k
p
a
cka
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
,
d
e
v
ice
s
th
a
t
w
ill
b
e
su
b
je
ct
e
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
life
in
se
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
re
la
tiv
e
h
u
mi
d
it
y
(R
H
).
M
o
ist
u
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t f
a
c
to
ry
co
n
d
iti
o
n
s
o
f
(i
f
b
la
n
k
,
se
a
l d
a
te
is
ide
n
tic
al
w
ith
d
a
te
co
d
e
).
a
)
M
o
u
n
te
d
w
it
hi
n
b
)
St
o
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p.
3
.
D
e
vi
ce
s
re
q
u
ir
e
b
a
ki
n
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
tin
g
,
if:
B
a
g
se
a
l d
a
te
M
o
ist
u
re
L
e
ve
l 1
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l
2
a
4
.
If
b
a
kin
g
is
re
q
u
ir
e
d
,
b
)
2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
ref
e
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J-
S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
ke
p
ro
ce
d
u
re
.
F
lo
o
r
tim
e
se
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
co
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r tim
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
tim
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
ve
l 4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 5
˚C
).
O
P
TO
S
E
M
IC
O
N
DU
C
TO
RS
M
O
IS
TUR
E
S
E
N
S
IT
IV
E
Th
is
b
ag
co
nt
ai
n
s
C
A
U
TIO
N
F
lo
o
r
tim
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
2
4
H
o
u
rs
30
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
se
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com