Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LCW-G6SP Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-G6SP
Description  white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-G6SP Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-G6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2010-03-16
10
LCW G6SP
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 21
Luminous Intensity
1) page 21
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 21
Luminous Flux
2) page 21
Φ
V (mlm)
CA
CB
DA
DB
EA
EB
2800 ...
3550
3550 ...
4500
4500 ...
5600
5600 ...
7100
7100 ...
9000
9000 ...
11200
9500 (typ.)
12000 (typ.)
15000 (typ.)
18950 (typ.)
24000 (typ.)
30300 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen
Helligkeitsgruppen bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of all individual brightness
groups of only a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CB-4U
Example: CB-4U
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
CB
4U
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com