Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LRT-GFTM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRT-GFTM
Description  white PLCC-6 package, higher contrast by a black surface (RGY-Displays) and diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRT-GFTM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRT-GFTM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRT-GFTM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2015-04-27
2
LRT GFTM
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen S7, S9, T,
T5 oder T7 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.:
LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert
wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Anm:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 means that only one group S7, S9, T, T5 or T7 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5, -6, -7,
-8 or -9 will be shippable (see page 8 for explanation). E.g. LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29 means that the device will
be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 24
Luminous Intensity
1) page 24
I
F = 10 mA (R), 20 mA (T)
I
V (mcd)
red
true green
LRT GFTM
red
true green
224 … 560
900 …1.800
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRT GFTM-S7T7-1+V7AW-29
Q65111A8232



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com