Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TP4059 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4059
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4059 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4059 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4059
8
TP4059 会停机显示故障状态,无充电电流。
两个充电指示管脚都处于高阻态,两个
LED
灯全灭,此时反接的锂电池漏电电流小于
5mA。将反接的电池正确接入,TP4059 自动
开始充电循环。
反接后的
TP4059 当电池去除后,由于
TP4059 输出端 BAT 管脚电容电位仍为负值,
TP4059 指示灯不会立刻正常亮,只有正确
接入电池可自动激活充电。或者等待较长时间
BAT 端电容负电位的电量放光,BAT 端电位
大于零伏,
TP4059 会显示正常的无电池指示
灯状态。
反接情况下,电源电压应在标准电压
5V
左右,不应超过
8V。过高的电源电压在反接
电池电压情形下,芯片压差会超过
10V,故在
反接情况下电源电压不宜过高。
充电状态指示器( CHRG STDBY
TP4059有两个漏极开路状态指示输出
端,
CHRG STDBY 。当充电器处于充电
状态时,
CHRG 被拉到低电平,在其它状态,
CHRG 处于高阻态。当电池没有接到充电器
时,
CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。
当电池连接端
BAT管脚的外接电容为10uF时
CHRG 闪烁周期约0.5-2秒。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指
示输出端接到地。
充电状态
红灯
CHRG
绿灯
STDBY
正在充电状态
电池充满状态
电池反接,电源欠压
无电池连接指示灯状态可选三种方案:
无电池待机状态
红灯
绿灯
应用 1:BAT 接一个 10U
电解电容
闪烁
应 用 2:BAT 端 接 100k
电阻到电源(图见 P12)
应用 3:增加 BAT 端接
5k 电阻到电源(即将上
述 100k 换成 5k 电阻。
图见 P12)
两灯全灭
注:BAT端连接5k电阻到电源时,电源会通过
电阻充电至电池,大小约0.2mA。这样的小电
流即使在电池充满后未及时取下情况中也不
会对电池造成过充等危害。
热限制
如果芯片温度试图升至约 120℃的预设
值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的
充电电流。该功能可防止
TP4059 过热,并允
许用户提高给定电路板功率处理能力的上限
而没有损坏
TP4059 的风险。在保证充电器将
在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可
根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定
充电电流。有关
SOT 功率方面的考虑将在“热
考虑”部分做进一步讨论。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行
监控,并在
Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使
充电器保持在停机模式。
UVLO 电路将使充电
器保持在停机模式。如果
UVLO 比较器发生
跳变,则在
Vcc 升至比电池电压高 50mV 之前
充电器将不会退出停机模式。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通过去掉
RPROG(从而使 PROG 引脚浮置)来把 TP4059
置于停机模式。这使得电池漏电流降至
2μA
以下,且电源电流降至
120μA 以下。重新连
接设定电阻器可启动一个新的充电循环。图
1
利用
NMOS 管关断使 PROG 引脚浮置。
1:可信号控制充电电路



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com