Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT3560S Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3560S
Description  Charging voltage outside of charging voltage
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3560S Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3560S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3560S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
HT3560S
3/6
www.hotchip.com.cn
单节锂电池充电管理
Ver1.0
电气特性参数(除特殊说明外,所有参数均在室温 25℃下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
符号
特性
测试条件
单位
Min
Typ
Max
系统参数
VIN
输入电压范围
V
4
5
7
VIN 掉电
监测
VIN 从低到高
Vin>BAT
mV
-
100
-
VIN 从高到低
Vin>BAT
mV
-
30
-
Vfloat
浮充门槛电压
VDD=5V,R2 不接
V
4.18
4.22
4.26
Ibat
BAT 倒灌电流
Vcc=3.5V,Vbat=4.2V
Vcc=0V, R2 不接
uA
-
—
±0.5
—
±5
1
VTRKL
涓流转恒流
VBAT 从低到高
V
-
2.8
-
VTRHYS
涓流充电迟滞电压
mV
-
100
-
VUV
Vcc 欠压闭锁门限
Vcc 从低到高
V
-
3.7
-
VUVHYS
Vcc 欠压闭锁迟滞
mV
-
200
-
Vmsd
手动停机门限电压
V
-
1.2
-
VmsdHYS
手动停机迟滞电压
mV
-
50
-
Vprog1
涓流时 PROG 电压
V
-
0.1
-
Vprog2
大电流时 PROG 电压
V
-
1
-
OTR
过温恢复(恒温模式)
VDD=5V
℃
-
130
-
应用信息
正常充电循环
当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上且在
PROG 引脚与地之间连接了一个精度为 1%的设定电
阻器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电
循环开始。如果 BAT 引脚电平低于 2.8V,则充电器
进入涓流充电模式。在该模式中, HT3560 提供约
1/10 的设定充电电流,以便将电流电压提升至一个
安全的电平,从而实现满电流充电。 当 BAT 引脚电
压升至 2.8V 以上时,充电器进入恒定电流模式,此
时向电池提供恒定的充电电流。当 BAT 引脚电压达
到最终浮充电压(典型值 4.22V)时, HT3560 进入
恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降
至设定值的 1/10,充电循环结束。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的
电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公
式来计算:根据需要的充电
电流来确定电
阻器阻值,公式一:R =
例一:当需要
设置充电电流为
IBAT=0.2A 时,采用
公式一计算得: R =
=6000 Ω即 RPROG=
6kΩ。最大充电电流
可设置到 1A,但在大
于 0.5A 应用中,芯片热量相对较大,温度保护会减
小充电电流,不同环境测试电流与公式计算理论值也
变的不完全一致。客户应用中,可根据需求选取合适
Ibat
1200
Ibat
1200



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com