Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TM1809 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1809
Description  9 Way LED
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1809 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1809 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
深圳市普天和科技有限公司
www.szpth.com
V1.4
9
99
9 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1809
TM1809
TM1809
TM1809
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
(在-40℃~+85℃下,GND=0V)除非另有说明
TM1809
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表:
:
:
:VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC
电源电压
4.5
5.0
6.5
V
VO
输出端耐压范围
OUT
24.0
V
VIH
高电平输入电压
3.8
VDD
V
VIL
低电平输入电压
GND
1.5
V
IOH
高电平输出电流
VCC=5.0V,SDO=4.8V
1
mA
IOL
低电平输出电流
VCC=5.0V,SDO=0.5V
10
mA
IOLC
RGB 通道低电平灌电流
OUTR, OUTG, OUTB =
0.5V
40
45
mA
TA
工作温度范围
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-40
+125
℃
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
(在 VCC=4.5V~6.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=5V 和 TA=+25℃)除非另有说明
TM1809
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOH
高电平输出电压
IOH=-6mA:DO
VDD-0.5
VDD
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10mA:DO
0.5
V
IIN
输入电流
DIN =接 VCC 或 GND
-1
1
uA
IDD
VDD 电流
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN,
DO=开路,VDD=5.0V
1
3
5
mA
IOLC
RGB 通道低电平灌电流
OUTR, OUTG, OUTB 开=
0.5V
40
45
mA
IOLKG
输出漏电流
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
0.1
uA
TPWM
OUT端口占空比周期
OUT接1K上拉电阻
1
1.3
1.5
ms
IDDdyn
动态电流损耗
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
1
mA
Rth(j-a)
热阻值
--
79.2
190
℃/W
PD
消耗功率
(Ta=25°C)
250
mW
RON
RGB端口导通电阻
VDD=5.0V
13
-
14
ohm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com