Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
8
8
8
8
在待机模式中,TP5000 对 BAT 引脚电
压进行连续监控。如果锂离子电池该引脚电
压 降 到 4.05V ( 磷 酸 铁 锂 电 池 电 压 降 到
3.45V)的再充电电门限
RECHRG
V
以下,则新
的充电循环开始并再次向电池供应电流。
充电状态指示器
TP5000 有两个漏极开路状态指示输出
端, CHRG STDBY 。当充电器处于充
电状态时, CHRG 被拉到低电平,在其他
状态, CHRG 处于高阻态。当电池的温度
处 于 正 常 温 度 范 围 之 外 , CHRG
STDBY 管脚都输出高阻态。当不用状态指
示功能时,可将不用的引脚连接到地。
表 4:充电指示状态
绿灯
STDBY
红灯
CHRG
充电状态
正在充电状态
电池充满状态
欠压,电池温度过
高、过低等故障状
态或无电池接入
(TS端使用)
绿灯亮,红灯闪烁
F=0.5-2S
BAT端接10u电容,
无 电 池 待 机 状 态
(TS接地)
电池过温保护
为了防止温度过高或者过低对电池造
成的损害,TP5000 内部集成有电池温度检测
电路。电池温度检测是通过测量 TS 管脚的
电压实现的,TS 管脚的电压是由电池内的
NTC 热敏电阻和一个电阻分压网络实现的,
如图 8 所示。TP5000 将 TS 管脚的电压同芯
片内部的两个阈值
LOW
V
HIGH
V
相比较,以
确 认 电 池 的 温 度 是 否 超 出 正 常 范 围 。 在
TP5000 内部,
LOW
V
被固定在
CC
V
×
%
45
HIGH
V
被固定在
CC
V
×
%
80
。如果 TS 管脚的
电压
LOW
TS
V
V
<
或者
HIGH
TS
V
V
>
,则表示
电池的温度太高或者太低,充电过程将被暂
停;如果 TS 管脚的电压
TS
V
LOW
V
HIGH
V
之间,充电周期则继续。如果将 TS 管脚接
到地线,电池温度检测功能将被禁止。
举例:常温 25℃下 RNTC=10k,设定保护
温 度 60 ℃ ,60 ℃ 下 RNTC=3k , 则 计 算 得
R=3.6k 时,NTC 电阻分压比例为 45%电源电
压,即 60℃时 TP5000 停止充电。
图 8 NTC 连接示意图
芯片内部热限制
如果芯片温度试图升至约 145℃的预设
值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定
的充电电流。该功能可防止 TP5000 过热,
并允许用户提高给定电路板功率处理能力
的上限而没有损坏 TP5000 的风险。在保证
充电器将在最坏情况条件下自动减小电流
的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)
环境温度来设定充电电流。
限流及输出短路
TP5000 内部集成多种保护,芯片输入
端限流最大峰值电流 3.5A,以防止电流过大
引起芯片损坏。当输出端电压低于约 1.2V,
芯片进入短路保护模式,芯片输入电流限流
为最大峰值电流的 10%约 350mA。电流大小
随输入电压的不同有差异。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进
行监控,并在 Vin 升至欠压闭锁门限以上之
前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将
使充电器保持在停机模式,电池无放电电流。
如果 UVLO 比较器发生跳变,则在 VIN 升
至比电池电压高 50mV 之前充电器将不会退
出停机模式。这样客户不用担心在输入电源
不足情况下电池电量被泄放。
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP5000 立即采



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com