Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TP5602 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5602
Description  LIthIum-battery lIthIum-synchronous type 3 A lithium battery charge
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5602 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5602 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5602 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
6
REV_2.1
电特性
表1 TP5602电特性能参数
凡表注
●表示该指标适合整个工作温度范围,图 1 典型电路,否则仅指T
A=25℃,VIO=5V,
除非特别注明。Ron_nmos1=15mΩ,Ron_pmos1=60mΩ。
符号
参数
条件
最小值 典型值 最大值
单位
降压充电部分
VIN
输入电源电压
4.2
5
7.0
V
I
R
VIN
输入电源电流(无灯)
充电模式,R
Sb=0.1Ω
待机模式(VB=4.25)
停 机 模 式 ( V
in<VBAT ; 或
Vin<VUV
240
550
550
550
750
750
750
mA
μA
μA
VFLOAT
充电截止电压
Rsb=0.1Ω
4.2V 锂离子电池
4.160
4.2
4.250
V
Vsb
恒流设置电压基准精度
Rsb=0.1Ω
22
25
28
mV
I
R
BAT
BAT 引脚电流:
(电流模式测试条件是
电池=3.8V)
RS=0.1Ω,恒流模式
RS=8.2mΩ,恒流模式
待机模式,V
BAT=4.25V
VIN=0V,VBAT=4.25V
0
0
250
3
-6
-6
-10
-10
mA
A
uA
uA
I
R
TRIKL
涓流预充电电流
1.2V<VBAT<VTRIKL
RS=8.2mΩ
600
mA
Fdn
振荡频率
600
700
800
KHz
DMAX
最大占空比
100%
DMIN
最小占空比
0%
VTRIKL
涓流充电门限电压(4.2V)
RS=0.1Ω,VBAT上升
2.8
2.9
3.0
V
VTRHYS
涓流充电迟滞电压
RS=0.1Ω
60
80
100
mV
VUV
VIN欠压闭锁门限
从V
IN低至高
3.7
3.8
4.0
V
VUVHYS
VIN欠压闭锁迟滞
150
200
300
mV
VADPT
VIN自适应启动电压
VIN从高到低
4.15
4.25
4.35
mV
IBTERM
ISET/5 终止电流门限
RS=0.1Ω
40
50
70
mA
VLED
LED1-4 引脚输出驱动
ILED=2mA
2.5
3
4.0
V
ΔV
RECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
100
120
150
mV
TLIM
芯片保护温度
145
RONP2
功率 PMOS2 导通电阻
30
ILMTp
功率 PMOS2 逐周期限流
0.25V/Ronp2
6
A
tRECHARGE
再充电比较器滤波时间
VBAT高至低
300
500
700
mS
tTERM
终止比较器滤波时间
IBAT降至C
R
/5 以下
1
1.8
2.5
mS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com