Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

EG3012 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG3012
Description  HIgh-Power MOS tube driver chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG3012 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG3012 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG3012 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG3012 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
2012 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
10 / 12
8. 应用设计
8.1 Vcc 端电源电压
在考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOS 管,推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 12V-15V,内部逻
辑电路的电源和模拟电平转换电路的电源共用 Vcc 电源,内部的逻辑地和模拟地也连接到一起。
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
EG3012 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、欠压关断电路、电平转换功能、悬浮自举电源
结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻
辑信号的输出电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG3012 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂图腾柱式输出驱动器的最大灌入可达 1A 和最大输出电流可达 0.8A, 高端上桥
臂通道可以承受 100V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为
500nS、关断传导延时为 50nS,高端输出开通传导延时为 300nS、关断传导延时为 400nS。低端输出开通的上
升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS, 高端输出开通的上升时间为 400nS、关断的下降时间为 200nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
图
8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
输出
输入、输出逻辑
HIN(引脚 4)
LIN(引脚 3)
HO(引脚 7)
LO(引脚 5)
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
HIN
LIN
HO
LO
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com