Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

EG8303 Datasheet(PDF) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG8303
Description  3 W unlIquId-loadIng channel D Audio amplifier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG8303 Datasheet(HTML) 11 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG8303 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG8303 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG8303 芯片数据手册 V1.0
单通道 D 类音频功放
2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
10 / 11
铁氧体滤波器可以有效减小 1MHz 以及以上的电磁辐射。在高频率时选择高阻抗的,而在低频率时应选择低
阻抗的磁珠。
8.5 PCB 布线
1 地线:
我们推荐铺地或单点接地。不要用一跟线直接连接功率地与模拟地。输出功率级的噪声电流需要回流
到输出噪声信号地和其他任何地方。这些电流流传到其他地方,很有可能进入电源,信号地等等。更糟糕
的是,它可能形成环而辐射噪声。这些都将导致放大器的性能降低。各个通道 D 类开关噪声电流的回路需
要独立的功率地引脚。输出噪声地线必须单点连接到电源地。输入信号,参考信号等都需要合适的地线回
路,这些地连接到信号元件和地线引脚,然再连接到系统参考地。
2 电源线
和地线相同,VDD 和 PVDD 需要分开走线,到系统供电电源端再相接。推荐所有的走线尽可能的短且紧
凑。
3 器件布局
高频 1uF 的解耦电容应该尽可能的靠近电源引脚(AVDD 或 PVDD)。大电解电容则放置在 EG8303 的 PVDD
引脚附近。输入电阻和电容需要十分靠近输入引脚。为了有最好的 EMI 特性 EMI 滤波器应当尽可能的靠近
输出端,并且,滤波器使用的电容应该连接到功率地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com