Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

CSU8RF3422 Datasheet(PDF) 35 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3422
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3422 Datasheet(HTML) 35 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3422 Datasheet HTML 31Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 32Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 33Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 34Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 36Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 37Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 38Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 39Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 3355 页
页,
,共
共 113311 页
页
2.6
I/O PORT
表 11 I/O 口寄存器表
地
址
名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
上电复位
值
20h PT1
PT1[7:0]
xxxxxxxx
21h PT1EN
PT1EN[7:4]
PT1EN[2:0]
0000u000
22h PT1PU
PT1PU[7:0]
00000000
23h PT1CON0
PT11OD
PT1W1[3:0]
E1M
E0M[1:0]
00000000
24h PT2
PT2[7:6]
xxuuuuuu
25h PT2EN
PT2EN[7:6]
00uuuuuu
26h PT2PU
PT2PU[7:6]
00uuuuuu
28h PT3
PT3[7:0]
xxxxxxxx
29h PT3EN
PT3EN[7:0]
00000000
2ah PT3PU
PT3PU[7:0]
00000000
2bh PT3CON
PT3CON[7:0]
00000000
30h PT5
PT5[7:0]
xxxxxxxx
31h PT5EN
PT5EN[7:0]
00000000
32h PT5PU
PT5PU[7:0]
00000000
33h PT5CON
PT5OD[7:0]
00000000
38h PT1CON1
PT1W2[2:0]
uuuuu000
微控制器中的通用 I/O 口(GPIO)用于通用的输入与输出功能。用户可以通过 GPIO 接收数据信
号或将数据传送给其它的数字设备。CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423 的部分 GPIO 可以被定义
为其它的特殊功能。在本节,只说明 GPIO 的通用 I/O 口功能,特殊功能将会在接下来的章节中说明。
2.6.1 PT1 口
PT1 寄存器(地址为 20h)
特性
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
R/W-X
PT1
PT1[7:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7-0 PT1[7:0]:GPIO1 口数据标志
PT1[7] = GPIO1 bit 7 数据标志位
PT1[6] = GPIO1 bit 6 数据标志位
PT1[5] = GPIO1 bit 5 数据标志位
PT1[4] = GPIO1 bit 4 数据标志位
PT1[3] = GPIO1 bit 3 数据标志位
PT1[2] = GPIO1 bit 2 数据标志位
PT1[1] = GPIO1 bit 1 数据标志位
PT1[0] = GPIO1 bit 0 数据标志位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com