Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SD8067B Datasheet(PDF) 13 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8067B
Description  Linear lithium ion battery charging chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8067B Datasheet(HTML) 13 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Back Button SD8067B Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 8Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 9Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 10Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 11Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 12Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8067B Datasheet HTML 13Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
13
SD8067
SD8067
3
2
2
REV_1.0
其他典型应用
RLED=1K
CHRG
PROG
GND
BAT
Vcc
RPROG
2.2K
CBAT
10uF
CVIN
10uF
VIN=5V
4
1
2
3
6
R1
STDBY
5
100K
+
图 7 无电池红灯灭 单节锂电池充电应用图
测试使用注意事项
1、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议
应
用中 V
CC 端和 BAT 端分别接 1μF-10μF 的陶瓷电容以及 0.1μF 陶瓷电容,客户在大
电流 400mA 及其以上电流充电使用下建议使用较大的 4.7-10μF 电容以及 0.1μF 陶瓷
电容。所有电容位置须靠近芯片引脚放置,不宜过远。
2、如需测试
充电电流,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可串联
电流表,电流表可串在芯片 V
CC 端。
3、采用 SOT23-6 封装,大电流应用中(400mA 以上)散热效果不佳可能引起充电电流
受温度保护而减小。一般客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足要求,请根据实
际电源电压设计热耗散电阻(耗散电阻不仅可以得到稳定的充电电流,而且对整机
系统的可靠性也有很大的提升)
,芯片 V
CC 端输入电压在 4.8V 为最佳,可得到较大
充电电流,一般热耗散电阻为 0.3 至 0.6Ω,封装最好为 1206。良好的 PCB 板布局
可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响。
版本历史
日期
版本
2017. .
Rev1.0
SD8067
芯片
线性锂离子电池充电芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
www.shouding.net



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com