Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

T60405-R6128-X220 Datasheet(PDF) 2 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

Part # T60405-R6128-X220
Description  Common Mode Choke
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VACUUMSCHMELZE [VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://vacuumschmelze.de/
Logo VACUUMSCHMELZE - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

T60405-R6128-X220 Datasheet(HTML) 2 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

  T60405-R6128-X220 Datasheet HTML 1Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60405-R6128-X220 Datasheet HTML 2Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
V A C U U M S C H M E L Z E
DATENBLATT / Specification
Sach Nr.:
Item no.:
T60405-R6128-X220
K-Nr.:
K-no.:
25975
Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke
Datum:
Date:
23.08.2013
Kunde:
Customer
Typenelement / Standard type
Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:
Seite
2
von
3
Page
of
Hrsg.:
KB-E
editor
Bearb:
designer
Beichler
KB-PM: RKl.
check
freig.: prs.
released
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1; SC = significant characteristic)
3) (V)
M3011/6:
Polarität / Übersetzungsverhältnis:
Toleranz
 5% (0Wdg.)
(SC)
Polarity / Turns ratio:
Tolerance
4) (AQL 1/S4)
M3011/5:
RCu1  3,3 m
RCu2  3,3 m
5) (Fix 05)
M3290:
Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to chapter 1
6) (AQL 1/S4)
M3200:
Mechanische Prüfung / mechanical test
Typprüfung / Type test :
1) M3064:
Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: N gegen/vs N
Einstellwerte / Settings:
1,2 µs / 50 µs
Kurvenform (waveform),
UP,peak = 6,0 kV
3 Impulse im Abstand
t = 1s
mit wechselnder Polarität
3 pulses in a cycle of
with changing polarity
2) M3014:
UP,eff = 2,25 kV,
t = 5 s,
N gegen/vs N
Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
Weitere Vorschriften:
Applicable documents:
Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.
Designed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and complies with the standards.
Parameter / Parameters::
Basisisolation / Basic insulation:
N gegen/vs N
Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree 2
a) Netzstromkreis / connected to the mains
Überspannungskategorie / overvoltage category:
III
Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:
Uis,eff / Uis,RMS = 600 V (848 Vpeak)
Prüfspannung / test voltage:
UP,eff / UP,RMS
≥ 1,65 kV
Stoßspanng. / surge volt.age:
UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV
Kurvenform (waveform):
1,2 µs / 50 µs
Kriechstrecke / creepage:
N gegen/vs N
≥ 5,5 (3,0) mm Isolierstoffklasse 1
(auf Bodenplatte)
Insulation material group 1
(on base plate)
≥ 5,5 (3,0) mm Isolierstoffklasse 1
(auf Kern)
Insulation material group 1
(on core)
Luftstrecke / clearance:
N gegen/vs N
≥ 5,5 mm
b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains
Überspannungskategorie / overvoltage category:
II
Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:
Uis,eff / Uis,RMS = 1000 V (1414 Vpeak)
Prüfspannung / test voltage:
UP,eff / UP,RMS
≥ 2,25 kV
Stoßspanng. / surge volt.age:
UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV
Kurvenform (waveform):
1,2 µs / 50 µs
Kriechstrecke / creepage:
N gegen/vs N
≥ 5,5 (5,0) mm Isolierstoffklasse 1
(auf Bodenplatte)
Insulation material group 1
(on base plate)
≥ 5,5 (5,0) mm Isolierstoffklasse 1
(auf Kern)
Insulation material group 1
(on core)
Luftstrecke / clearance:
N gegen/vs N
≥ 5,5 mm
Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E209169 (BASF 130-1), 130°C
Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials:
UL-gelistet / UL-listed



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com