Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HM6106 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6106
Description  Multifunctional high-brightness light-emitting diode (LED) driver integrated circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6106 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6106 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6106 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
REV 1.0
管脚描述:
序号
.
名称
功能描述
1
MODE
工作模式选择端。此管脚与按键输入管脚配合使用,每次有效按键操作将
改变
HM6106 工作状态;连续按键,HM6106 在几个状态之间依次循环。
MODE管脚接地时,HM6106 在强光,爆闪和关断三个状态之间循环
MODE管脚悬空时,HM6106 在强光,弱光和关断三个状态之间循环
MODE管脚接VCC时,HM6106 在强光,弱光,爆闪和关断四个状态
之间循环
2
ISET
强光状态
LED电流设置端。强光状态LED电流设置是通过在ISET管脚和地
之间连接一个电阻
RISET实现的,计算电流的公式如下:
ILED = 1800V/RISET
其中
, I LED的单位是安培(A)
RISET的单位是欧姆(Ω)
3
GND
电源地
4
VCC
电源正极连接端。 内部电路的工作电源。为了保证
HM6106 能够正常工作,
VCC管脚的电压应该在2.8V和6V之间,并且要大于LED正向导通电压加上
HM6106 的VCC管脚与LED管脚之间所需要的压降。
5
LED
发光二极管
(LED)正极连接端。发光二极管的正极连接在此管脚,负极连
接到地,
LED电流从此管脚流出。
6
CT
定时电容连接端。定时电容通过此管脚连接到内部振荡器,用来设置在爆
闪状态
LED闪烁周期,闪烁周期由下式决定:
Period=128×105C
(秒)
其中,
C为CT管脚外接的电容值,单位为法拉(F)
7
BTN
按键输入端。在此管脚和地之间连接按键,管脚内部有上拉电阻和去抖动
电路。按键一次,
LED状态变化一次,按照MODE管脚设置的状态依次循
环。
8
CE
芯片使能输入端。输入高电平使
HM6106 处于正常工作状态;输入低电平使
HM6106 处于被禁止状态。CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。
9
散热片
接地。
极限参数
管脚电压
………………………-0.3V to 6.5V
最大结温
…………………...150℃
工作温度范围
…........................-40℃ to 85℃
存储温度
…………………....-65℃ to 150℃
管芯到管壳热阻
………....…..30℃/W
焊接温度
…………………...260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com