Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LBC876 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LBC876
Description  BLUE LINE-TM HYPER MINI SIDELED HYPER-BRIGHT LED
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBC876 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBC876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBC876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
LB C876
BLUE LINE
TM Hyper Mini SIDELED
Hyper-Bright LED
2001-11-14
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: flacher, kleiner
Seitenstrahler für Einkopplungen in Lichtleiter
• Wellenlänge: 465 nm
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaN
• optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12mmGurt mit 2500/Rolle, ø180 mm
oder 10000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package
• feature of the device: flat, small sidelooker for
coupling in light guides
• wavelength: 465 nm
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaN
• optical efficiency: 1 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2500/reel, ø180 mm
or 10000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising,
general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)


Similar Part No. - LBC876

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Europa PLC
LBC800 EUROPA-LBC800 Datasheet
1Mb / 4P
Door Interlocked Changeover Switches
LBC800 EUROPA-LBC800 Datasheet
632Kb / 4P
Door Interlocked Changeover Switches
LBC800 EUROPA-LBC800 Datasheet
704Kb / 4P
Door Interlocked Changeover Switches
LBC800 EUROPA-LBC800 Datasheet
774Kb / 1P
Handles, Shafts and Extended Shafts for Enclosed and Door Interlocked Changeover Switches
LBC8003PSN EUROPA-LBC8003PSN Datasheet
617Kb / 1P
Accessory Table for Safe Switch Range
More results

Similar Description - LBC876

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LHA674 SIEMENS-LHA674 Datasheet
108Kb / 7P
SIDELED Super-Bright, Hyper-Red GaAIAs-LED
LSC876 SIEMENS-LSC876 Datasheet
319Kb / 6P
Hyper Mini SIDELED Hyper-Bright LED
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LSM776 SIEMENS-LSM776 Datasheet
340Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED RG Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LWY87S OSRAM-LWY87S Datasheet
157Kb / 14P
Micro SIDELED White Hyper-Bright LED
LBT676 OSRAM-LBT676 Datasheet
55Kb / 6P
BLUE LINE Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LSA676 OSRAM-LSA676 Datasheet
180Kb / 14P
Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
Hyper PointLED Hyper-Bright LED
LYM676 OSRAM-LYM676 Datasheet
185Kb / 13P
Hyper SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com