Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
26
                 系统工作时钟
    STC12C5410AD 系列是 1T  的 8051 单片机,系统时钟兼容传统 8051。
    现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器,5V 单片机常温下频率是 5MHz - 6.9Hz,因为随着温度
的变化,内部 R/C 振荡器的频率会有一些温飘,应认为是 4MHz - 8MHz。故内部 R/C 振荡器只适用于对时
钟频率要求不敏感的场合。
    在对 STC12C5410AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在选项中选择:
       “下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟”
这样下载完用户程序后,停电,再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部 R/C 振荡器,而是外部晶体振
荡后产生的高精度时钟了(接在 XTAL1/XTAL2 管脚上),也可以直接从 XTAL1 脚输入外部时钟,XTAL2 脚浮空。
    如果还要设置成使用内部 R/C 振荡器,在对 STC12C5410AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可
以在选项中选择:
                     “下次冷启动后时钟源为内部 R/C 振荡器”
Mnemonic
Add Name
  7
 6
 5
 4
 3
 2
1
 0
Reset value
CLK_DIV
C7h Clock  Divder
-
-
-
-
-
CLKS2
CLKS1
CLKS0
xxxx,x000
              系统时钟分频及分频寄存器
CLKS2
CLKS1
CLKS0
CPU的实际工作时钟
0
0
0
系统时钟(外部时钟或内部R/C振荡时钟)
0
0
1
系统时钟/2
0
1
0
系统时钟/4
0
1
1
系统时钟/8
1
0
0
系统时钟/16
1
0
1
系统时钟/32
1
1
0
系统时钟/64
1
1
1
系统时钟/128
   如用户系统希望大幅降低功耗,还可对系统时钟进行分频。
系统时钟分频寄存器,可将系统时钟分成较低频率工作



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com