Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

ASM330LHH Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # ASM330LHH
Description  Automotive 6-axis inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ASM330LHH Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  ASM330LHH Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ASM330LHH Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 84 page
background image
Contents
ASM330LHH
4/84
DocID031239 Rev 4
9.24
STATUS_REG (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.25
OUT_TEMP_L (20h), OUT_TEMP_H (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.26
OUTX_H_G (23h), OUTX_L_G (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.27
OUTY_H_G (25h), OUTY_L_G (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9.28
OUTZ_H_G (27h), OUTZ_L_G (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9.29
OUTX_H_A (29h), OUTX_L_A (28h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9.30
OUTY_H_A (2Bh), OUTY_L_A (2Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
9.31
OUTZ_H_A (2Dh), OUTZ_L_A (2Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9.32
FIFO_STATUS1 (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9.33
FIFO_STATUS2 (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9.34
TIMESTAMP0 (40h), TIMESTAMP1 (41h), TIMESTAMP2 (42h),
and TIMESTAMP3 (43h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.35
INT_CFG0 (56h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.36
INT_CFG1 (58h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.37
THS_6D (59h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9.38
WAKE_UP_THS (5Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9.39
WAKE_UP_DUR (5Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.40
FREE_FALL (5Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.41
MD1_CFG (5Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.42
MD2_CFG (5Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.43
INTERNAL_FREQ_FINE (63h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.44
X_OFS_USR (73h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.45
Y_OFS_USR (74h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.46
Z_OFS_USR (75h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.47
FIFO_DATA_OUT_TAG (78h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9.48
FIFO_DATA_OUT_X_H (7Ah) and FIFO_DATA_OUT_X_L (79h) . . . . . . 72
9.49
FIFO_DATA_OUT_Y_H (7Ch) and FIFO_DATA_OUT_Y_L (7Bh) . . . . . 72
9.50
FIFO_DATA_OUT_Z_H (7Eh) and FIFO_DATA_OUT_Z_L (7Dh) . . . . . . 72
10
Typical performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
10.1
Gyroscope Angular Random Walk (ARW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
10.2
Gyroscope Bias Instability (BI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10.3
Gyroscope nonlinearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com