Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

M705-SHF Datasheet(PDF) 4 Page - I-PEX Inc.

Part # M705-SHF
Description  CABLINE R -VS RECE ASSY
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  I-PEX [I-PEX Inc.]
Direct Link  https://www.i-pex.com
Logo I-PEX - I-PEX Inc.

M705-SHF Datasheet(HTML) 4 Page - I-PEX Inc.

  M705-SHF Datasheet HTML 1Page - I-PEX Inc. M705-SHF Datasheet HTML 2Page - I-PEX Inc. M705-SHF Datasheet HTML 3Page - I-PEX Inc. M705-SHF Datasheet HTML 4Page - I-PEX Inc. M705-SHF Datasheet HTML 5Page - I-PEX Inc. M705-SHF Datasheet HTML 6Page - I-PEX Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Confidential
C
R7
28
※このコメントはブロックの一部なので消さないでください※
このブロックは全シートに必要です。
このブロックには、承認図面に必要なマクロが組込まれています。
20455
CABLINE
R
-VS
RECE ASS'Y
CABLINE-VS
RECE ASS'Y
20455
ITEMS
SPECIFICATION
APPLICABLE CABLE
MICRO COAX : AWG# 44, 42, 40, 38, 36
DISCRETE : AWG# 36, 34, 32
TWINCOAX : AWG# 40
RATING VOLTAGE
100V AC (PER CONTACT)
RATING AMPERAGE (FOR CONTACT)
0.1A AC/DC [AWG#44] PER CONTACT/UP TO 50 CONTACTS
0.24A AC/DC [AWG#42] PER CONTACT/UP TO 50 CONTACTS
0.3A AC/DC [AWG#40] PER CONTACT/UP TO 50 CONTACTS
0.5A AC/DC [AWG#38] PER CONTACT/UP TO 14 CONTACTS
0.8A AC/DC [AWG#36] PER CONTACT/UP TO 10 CONTACTS
1.0A AC/DC [AWG#34] PER CONTACT/UP TO 6 CONTACTS
1.0A AC/DC [AWG#32] PER CONTACT/UP TO 6 CONTACTS
TESTING BY A REAL MACHINE IS RECOMMENDED BECAUSE TEMPURECHER RISE
MAY AFECTED BY ACTUAL SITUATION.
OPERATING TEMPERATURE
233~358K(-40℃~+85℃)
OPERATING HUMIDITY
85% R.H. MAX.(NON-CONDENSING)
CONTACT RESISTANCE
INITIAL : 140mohm MAX.(AWG#32) / AFTER TEST : ⊿40mohm MAX.
180mohm MAX.(AWG#34)
275mohm MAX.(AWG#36)
360mohm MAX.(AWG#38)
600mohm MAX.(AWG#40)
700mohm MAX.(AWG#42)
1080mohm MAX.(AWG#44)
GROUND SHELL RESISTANCE
INITIAL : 50mohm MAX. / AFTER TEST : ⊿40mohm MAX.
INSULATION RESISTANCE
INITIAL : 1000Mohm MIN. / AFTER TEST : 500Mohm MIN.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE
AC250V 1min
DURABILITY
30 CYCLES
MATING FORCE (INITIAL / AFTER TEST)
20P : 9.45N MAX.
30P : 12.15N MAX.
40P : 16.20N MAX.
50P : 20.25N MAX.
UNMATING FORCE (INITIAL / AFTER TEST)
20P : 2.0N MIN.
30P : 3.0N MIN.
40P : 4.0N MIN.
50P : 5.0N MIN.
CABLE RETENTION FORCE
20P : 9.80N MIN.
30P : 14.70N MIN.
40P : 19.60N MIN.
50P : 24.50N MIN.
COPLANARITY
0.10 MAX.
PRODUCT SPECIFICATION
PRS-1427
TEST REPORT
TR-08047 (20455-#**E-#2)
TR-13084 (20455-#**E-#6, 20455-0**E-#8)
PACKING STANDARD
300-643
INSTRUCTION MANUAL
HIM-08004
QKE-DFFDE06-02 REV.12
4/6
A3
mm
5:1
6 MAX.
DWG.
±2°
±0.5
±0.3
±0.2
CHK.
APP.
DWG. No.
DATE
TITLE
ANGLE
30 OVER 120 MAX.
6 OVER 30 MAX.
UNIT
PROJECTION
SERIES No.
SHEET
REV.
SCALE
SIZE
CUSTOMER COPY
GENERAL TOLERANCE.
Recommended P/Nの記入方法
バリエーションの有無に関わらず、全てのコネクター製品に推奨P/Nを記入する。
  バリエーションがある製品は、MKTが推奨するP/Nを記入する。(芯数を*で表記)
製品図の全頁に「Recommended P/N」を記入する。
なお、REELやTRAY等の梱包図には、Recommended P/N欄は不要とする。
 ① 記入例(バリエーション有)CABLINE-CA RECE. ASS'Y
P/N 20525-0**E-01 : WITH BOSS
P/N 20525-0**E-02 : WITHOUT BOSS
    ⇒ Recommended P/N "20525-0**E-02"
 ② 記入例(バリエーション無―多芯)MINIFLEX 3-BFN
P/N 20525-0**E-01
⇒ Recommended P/N "20525-0**E-01"
③ 記入例(バリエーション無―単芯)MHF4 PLUG ASS'Y
P/N 20448-001R-081
⇒ Recommended P/N "20448-001R-081"
※ バリエーション例: BOSS有無、メッキ仕様違い、LOCK有無 etc.
※ バリエーションの種類によっては、Recommended P/Nが複数になる場合もある(MKTに確認のこと)
※ 必ず1種以上のP/Nを記入のこと("-"「ハイフン」は禁止)
追加ルール
  
     <新規発行図面より対応ください>
◎図示表記
・ 推奨パターン RESIST ARIA
・ 推奨ケーブル寸法(FPC含む)
・ 推奨ケーブル曲げ寸法
・ ボンディング表記
・ 嵌合図に嵌合相手型番、全長寸法を表記
・ 可動パーツエリア(可動パーツがある場合)
【基板の推奨パターンについて】
・メタルマスクの厚みと開口寸法を記載すること
    ※開口率での表記不可
・コネクタ位置も表記
・パターン禁止エリア表記
【特許について】
・"PATENT REGISTERED"は要求あれば記載する
【寸法について】
・各製品に必要な寸法を表記
     外形寸法(L/W/H)、半田付部寸法は必須
     端子幅/ピッチ/C/T位置/吸着エリア etc...
            ※このコメントは確認後に削除してください 
TITLEについて
ユーザー定義プロパティにて「TITLE」と「図番」を入力すると、
その内容は以下のブロックに表記されます。
必要なほうを図面に配置してください。
・Rマーク付
・Rマーク無



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com