Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AT89S52 Datasheet(PDF) 3 Page - NEWTC co., ltd.

Part # AT89S52
Description  89S52(ISP) 개발 보드 ( Model : AB-S52 ) 메뉴얼
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEWTC [NEWTC co., ltd.]
Direct Link  https://www.newtc.co.kr/index.php
Logo NEWTC - NEWTC co., ltd.

AT89S52 Datasheet(HTML) 3 Page - NEWTC co., ltd.

  AT89S52 Datasheet HTML 1Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 2Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 3Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 4Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 5Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 6Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 7Page - NEWTC co., ltd. AT89S52 Datasheet HTML 8Page - NEWTC co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
New Technology Company
http://www.NewTC.co.kr
3 / 8
2.2 포트 커넥터 핀 번호
AT89S52의 PORT0-3 은 10Pin Box 커넥터를 이용하여 외부에서 사용할 수 있도
록 되어 있습니다. 10Pin Box 케이블을 이용하여 N.T.C 의 다른 모듈 또는 사용
자가 설계한 보드를 연결하여 구동시킬 수 있습니다.
포트 커넥터 핀 번호
1 번
3 번
5 번
7 번
9 번
PORT0
PORT2
PORT4
PORT6
전원 5V
2 번
4 번
6 번
8 번
10 번
PORT1
PORT3
PORT5
PORT7
전원 GND
2.3 전원 공급
개발 보드의 전원은 DC9V 이상을 사용하도록 설계되어 있습니다. DC 9V이상의
아답터 또는 SMPS 를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다.
아래 그림과 같이 전원 입력 커넥터를 통해 입력할 수 있으며 외부 모듈에 5V 또
는 12V 를 공급할 수 있는 DC 출력 커넥터가 있습니다.
1. GND
2. VCC
1
GND
2
VCC
전원 커넥터 핀 번호 (Top View)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com