Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HT78XX-A Datasheet(PDF) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Part # HT78XX-A
Description  LDO Linear Regulator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

HT78XX-A Datasheet(HTML) 2 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  HT78XX-A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 4Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 5Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 6Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. HT78XX-A Datasheet HTML 7Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
■ 原理框图
■ 应用电路
■ 极限参数
项目
符号
参数
极限值
单位
电压
VIN
最大输入电压
15
V
功耗
PD
功耗
400
mW
温度
Tw
工作温度
-25~70
Tc
存储温度
-50~125
Th
焊接温度
260
℃,10s
■ 电学特性
( T
OPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=2.8V,IOUT=40mA
1.746
1.8
1.854
V
IOUT
输出电流
VIN=2.8V,VOUT≥1.62V
--
mA
△VOUT
负载调节
VIN=2.8V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
170
mV
ISS
静态电流
VIN=2.8V,空载
2
3
µA
ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT)
Line
Regulation
2.8V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=2.8V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
Vref
Vin
GND
Vout
1
3
2
VIN Vout
GND
C2
10uF
C1
10uF
Vin
Vout
HT78XX-A
HT7818-A
www.umw-ic.com
友台半导体有限公司
2
UMW
R
UMW HT78XX-A
UMW HT78XX-A
UMW HT78XX-A
--
450



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com