Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

PL375MC-213 Datasheet(PDF) 62 Page - Emerson Network Power

Part # PL375MC-213
Description  Military, Space and Testing Equipment
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EMERSON-NETWORKPOWER [Emerson Network Power]
Direct Link  http://www.emersonnetworkpower.com
Logo EMERSON-NETWORKPOWER - Emerson Network Power

PL375MC-213 Datasheet(HTML) 62 Page - Emerson Network Power

Back Button PL375MC-213 Datasheet HTML 58Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 59Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 60Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 61Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 62Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 63Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 64Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 65Page - Emerson Network Power PL375MC-213 Datasheet HTML 66Page - Emerson Network Power Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 100 page
background image
60
Coax/Twinax/Triax Adapters
BJ154
F B I • • • • • •
• • • •
BJ154FL
F B I • • • • • •
• • • •
BJ157
F
32
22
32
BJ157FL
F
59
23
59
BJ159
F B • • • • • •
• • • • 22 22 22
BJ159FL
F B • • • • • •
• • • •
23 23
CJ150
F • • • • • •
• • • • 32 22 32
CJ150FL
F • • • • • •
• • • • 59
59
PL150
M • • • •
• • • •
23
PL153
M • • • • • •
• • • •
PL155
M • • • • • •
• • • •
PL155FL
M • • • • • •
• • • •
BJ3154
F B I • • • • • •
• • • •
68 68 68
BJ3159
F B • • • • • •
• • • •
31 31 31
CJ3150
F • • • • • •
• • • •
33 31 33
PL3155
M • • • • • •
• • • •
•
BJ74
F B I • • • • • • • • •
• 18
BJ74TL
F B I • • • • • • • • •
•
39
BJ74FL
F B I • • • • • • • • •
• 40
BJ77
F • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • 18 • • •
BJ77TL
F • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • 39 •
BJ77FL
F • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • 40 • •
BJ79
F B • • • • • • • • • • • • • •
BJ79TL
F B • • • • • • • • • •
• 18
BJ79FL
F B • • • • • • • • • •
•
BJ79TLRG F B • •
•
CJ70
F •
•
•
18 • • • •
CJ70TL
F •
•
•
39 • • • •
CJ70FL
F •
•
•
40 • • • •
PL71
M • • • • • •
PL73
M • • • • • • • • • • • • •
PL74
M • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
PL75
M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PL75FL
M • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
PL375
M • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
BJ374
F B I • • • • • • • • •
•
BJ377
F • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
BJ379
F B • • • • • • • • •
• • • •
BJ379RG F B •
CJ370
F •
•
•
• • •
BJ30
F • •
• •
BJ39
F B
• • •
CJ30
F
• • •
PL30
M • • • • • • •
• • • •
• • •
BJ330
F • •
• •
BJ339
F B
• • •
PL330
M • • • • • •
• • • •
• • •
BJ89
F B • •
•
• • • •
19
BJ89F
F B • •
•
• • • •
BJ893
F B •
•
• • • •
41
BJ893F
F B •
•
• • • •
CJ80
F • • •
• • • • •
• •
CJ380
F •
•
• • • • •
CJ803
F •
•
• • • • •
PL80
M •
•
• • • • •
• • • •
PL380
M •
•
• • • • •
• • • •
PL803
M •
•
• • • • •
BJ389
F B • •
•
• • • • •
38
BJ389F
F B •
•
• • • •
J72D
F B •
J150
F B
53 54
55
55
PL150
M • • • •
• • • • • •
I - Insulated
B - Bulkhead Mount
U - 75 Ohm Available
F - Female
M - Male
B B
B
B
B B B
B B
B
B B B
I
I
I
I I I
TPS
BNC
TNC
N
TRS
TTM
TRB
TRC/TRN
TRS
TTM
TRB
TRT
TWBNC
TWTNC
TRC/
TRN
PATCH
• •
PUSH
ON
Patching Products / Adapter Table
Coax/Twinax/Triax



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com