Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

FN30 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FN30
Description  QUADRI FISSI E SEMIAUTOMATICI DI RIFASAMENTO
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FN30 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FN30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
0
0
IRIfix SE
Un=440V THDIR 15% THDIC 50%
IRIfix ST
Un=500V THDIR 20% THDIC 70%
IRIfix LL
Un=550V THDIR 27% THDIC 85%
IRIfix TOP
Un=600V THDIR 27% THDIC 90%
QUADRI FISSI E SEMIAUTOMATICI DI RIFASAMENTO
FIXED AND SEMIAUTOMATIC PFC EQUIPMENT
FN30
FN60
FN100
Impianti per rifasamento fisso dedicati a svariati tipi di utilizzo tra cui
spicca il rifasamento a vuoto dei trasformatori oppure l’inserimento
su grossi motori. La serie fix prevede il collegamento diretto
con il carico da rifaIRIe, oppure sono disponibili anche versioni
semiautomatiche, ovvero complete di teleruttori predisposti per
l’inserzione con comando esterno. L’installazione è prevista a
parete o a pavimento a seconda dei modelli con ingresso cavi dal
basso. I quadri sono poi corredati di lampade spia che indicano
la presenza rete sulle fasi, protezioni con fusibili NH00 ad alto
potere d’interruzione, sezionatore sottocarico opportunamente
dimensionato e con ventilazione naturale mediante appositi canali
(su alcune versioni è disponibile a richiesta la ventilazione forzata).
La manutenzione si effettua agevolmente da fronte quadro
grazie alla portina apribile ed ai condensatori montati su piastra
filettata. I condensatori che equipaggiano l’apparecchiatura sono
della serie IRIpro di ultima generazione ad alto gradiente
con dispositivo antiscoppio ed a seconda delle versioni possono
essere equipaggiati con la serie professional dotata della speciale
chiusura “no-fire” in lamiera ribordata.
FISSI
FIXED
The fixed PFC equipment type FN30-FN60-FN100 have stayed
projected for the fixed and serious use, which for instance the
power factor correction of no load transformer, or for the insertion
of big engine. The fixed equipment is made to be connected
directly to the load or the semiautomatic version that are made
with contactors to start and stop when receiving input from
load. For all systems are used load break switches, and banks are
protected by a set of three HRC fuses (NH00 type – curve gG)
with high breaking capacity (100kA). The ventilation is made
by channels for natural air circulation and are present in the
front panel 3 lamps for the presence of the net on each phase.
The capacitors used, IRIpro, are self-healing polypropylene
metalized single-phase with overpressure safety device and
discharge resistor, PCB free. For the SE line we use capacitors with
Un 440V rated voltage; for ST line we use capacitors with Un 500V
rated voltage; for LL line we use capacitors with Un 550V rated
voltage and for SLL line we use capacitors with Un 600V rated
voltage. For particular heavy use is also available the Extreme line
with special capacitors 3In/4In (see page 38) FN series is made
for wall/floor installation(depending on the configuration), cable
entry form bottom, maintenance form front plant, capacitors
climbed on threaded plate, metal case in a strong steel sheet and
painted with epoxy resin RAL7035.
SEMIAUTOMATICI
SEMIAUTOMATIC
Condensatori di nuova generazione ad alto gradiente,
migliori
prestazioni ed affidabilità, aumento della potenza specifica, più robusti
con le sovratensioni, migliori performance sul corto circuito interno.
Capacitors with high energy density polypropylene film.
Generalità
o Carpenteria metallica 15/10 verniciata con polveri epossidiche RAL 7035
o Cablaggio N07V-K autoestinguenti
o Grado di protezione standard IP3X esterno, IP2X interno sulle sole parti in tensione
(altri su richiesta)
o Portella incernierata con chiusura di sicurezza a vite
o Lampade segnalazione presenza rete
o Fusibili di protezione sulla batteria
o Sezionatore tripolare blocco porta
o Dim. FN30 350x260x435h
FN60 370x260x680h
FN100 620x260x680/1460h (a seconda delle versioni)
NORME DI RIFERIMENTO
CEI EN 60831-1/2 (condensatori)
CEI EN 60439-1/2 CEI EN 61921-1 (apparecchiatura)
Generalities
o Robust sheet steel 15/10 RAL 7035 Painted
o Fuses for protection of the capacitors bank
o Signal lamps power on
o N07V-K self-extinguish cable
o Protection degree IP3X (outdoor) - IP2X only on the live parts (indoor)
o Hinged door with safety screw lock
o Load break switches
o Dim: FN30 350x260x435h
FN60 370x260x680h
FN100 620x260x680/1045h (depending on the configuration)
REFERENCE STANDARD S
CEI EN 60831-1/2 (capacitors)
CEI EN 60439-1/2 CEI EN 61921-1 (pannel)
42


Similar Part No. - FN30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schaffner International...
FN3025 SCHAFFNER-FN3025 Datasheet
9Mb / 5P
DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
15. Jun 2022
FN3025HL-10-71 SCHAFFNER-FN3025HL-10-71 Datasheet
1Mb / 5P
DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
FN3025HL-10-71 SCHAFFNER-FN3025HL-10-71 Datasheet
9Mb / 5P
DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
15. Jun 2022
FN3025HL-20-71 SCHAFFNER-FN3025HL-20-71 Datasheet
1Mb / 5P
DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
FN3025HL-20-71 SCHAFFNER-FN3025HL-20-71 Datasheet
9Mb / 5P
DIN-Rail EMC/RFI Filter with Minimum Leakage Current
15. Jun 2022
More results

Similar Description - FN30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
RT610 ETC-RT610 Datasheet
142Kb / 4P
Adatto alla lettura di codici e al rilevamento di tacche
logo
Analog Devices
AD7512DIJNZ AD-AD7512DIJNZ Datasheet
2Mb / 8P
DI CMOS Protected Analog Switches
REV. A
AD7512DISQ AD-AD7512DISQ Datasheet
2Mb / 8P
DI CMOS Protected Analog Switches
REV. A
logo
Formosa MS
FCRD3005P8 FORMOSA-FCRD3005P8 Datasheet
357Kb / 3P
Current Regulating Di ode
logo
List of Unclassifed Man...
PV5702 ETC2-PV5702 Datasheet
51Kb / 3P
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
logo
PHOENIX CONTACT
2736835 PHOENIX-2736835 Datasheet
112Kb / 7P
FLM DI 16 M12
2773348 PHOENIX-2773348 Datasheet
245Kb / 9P
FLM DI 8 M8
2773429 PHOENIX-2773429 Datasheet
138Kb / 5P
FLX ASI DI 4 M12
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ESDA0905CT6 LEIDITECH-ESDA0905CT6 Datasheet
178Kb / 3P
ULTRA LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY FOR QUADRI PROTECTION
logo
List of Unclassifed Man...
100195 ETC-100195 Datasheet
292Kb / 2P
RevPi DI
Version: EN 1.1
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com