Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

DFR0760 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # DFR0760
Description  MÓDULO DE SÍNTESIS DE VOZ (INGLÉS Y CHINO)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DFR0760 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  DFR0760 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DFR0760 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.
com
AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N. 202do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com
Realizó
LFSR
Revisó
ARSL
Fecha
17/11/2022
CARACTERISTICAS:
¡Combinándolo con un módulo de reconocimiento de voz, puede mantener conversaciones
fácilmente con sus proyectos! El módulo utiliza dos modos de comunicación I2C y UART, interfaz de
gravedad y es compatible con la mayoría de los controladores principales del mercado. Además, el
módulo ya viene con un altavoz, por lo que no es necesario comprarlo.
Nota: las direcciones del módulo de síntesis de voz y la placa controladora del motor micro: bit son
las mismas, por lo que no se pueden usar juntas.
Admite chino, inglés y lectura mixta en chino e inglés.
Viene con un altavoz.
Comunicación I2C/UART.
Admite identificador de control de texto múltiple.
FUNCIONES:
Voz robótica.
Transmisión de voz.
Mensaje de voz.
Lectura de texto.
DFR0760
MÓDULO DE SÍNTESIS DE VOZ (INGLÉS Y CHINO)
DESCRIPCIÓN:
¿Quieres poner voz a tus proyectos? Conecte este
módulo de Síntesis de voz, agregue algunos pares
de líneas de código y ahí va, su proyecto comienza
a hablar. Tanto el chino como el inglés son "muy
fáciles" para este módulo de síntesis de
voz. También puede transmitir la hora actual y los
datos ambientales.


Similar Part No. - DFR0760

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DFROBOT
DFR0756 DFROBOT-DFR0756 Datasheet
1Mb / 2P
DC-DC Fast Charge Module 6~32V to 5V/3A
9-21-20
More results

Similar Description - DFR0760

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
5600 PENTAIR-5600 Datasheet
435Kb / 2P
DISE횗O ECON횙MICO Y DE EFICACIA COMPROBADA
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com