Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

HBVCAM-1708AFS3.0 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # HBVCAM-1708AFS3.0
Description  MINI MÓDULO DE CÁMARA 5MP CMOS OV5640 67 GRADOS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

HBVCAM-1708AFS3.0 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  HBVCAM-1708AFS3.0 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica HBVCAM-1708AFS3.0 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
HBVCAM-1708AF S3.0
MINI MÓDULO DE CÁMARA 5MP CMOS OV5640 67 GRADOS
Descripción
Módulo de cámara USB fácil de usar con cable USB Plug & Play; gran opción para cualquier
proyecto de bricolaje que haya planeado con su diseño compacto que hace sencillo su ajuste a
cualquier ubicación deseada, versátil y conectividad a cualquier dispositivo Windows, Linux,
MacOs, Android.
Características
Amplia gama de aplicaciones a diversos productos de la industria.
Soporte OTG, protocolo UVC estándar, plug and play.
Tamaño reducido.
Soporta micrófono.
Especificaciones
Dimensiones
19 x 19 x 6.05
±0.2mm
Sensor
OV640 (1/4”) CMOS
Píxeles
5MP
Resolución máxima
2592x1944
FOV
67º (Lente RE7)
Interfaz
USB2.0
Enfoque
Fijo
Formato de salida
YU2 / MJPEG
Voltaje de alimentación
DC 5V
±5%
Sistema operativo
WinXP / Win7,8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux
Temperatura de trabajo
-º30 a 70ºC


Similar Part No. - HBVCAM-1708AFS3.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
HBVCAM-1710-H264V33 AGELECTRONICA-HBVCAM-1710-H264V33 Datasheet
1Mb / 1P
MÓDULO DE CÁMARA HD H264 2MP CMOS AR0330 74 GRADOS
16/05/22
HBVCAM-1710V33 AGELECTRONICA-HBVCAM-1710V33 Datasheet
1Mb / 2P
MÓDULO DE CÁMARA HD H264 2MP CMOS AR0330 100 GRADOS
13/05/22
HBVCAM-1716-IR-CUTV33 AGELECTRONICA-HBVCAM-1716-IR-CUTV33 Datasheet
1Mb / 2P
MÓDULO DE CÁMARA INFRARROJO 2MP CMOS OV2710 94 GRADOS
13/05/22
HBVCAM-1716HDMV44 AGELECTRONICA-HBVCAM-1716HDMV44 Datasheet
1Mb / 2P
MÓDULO DE CÁMARA HD 2MP CMOS OV2710 100 GRADOS
13/05/22
HBVCAM-1716HDWA AGELECTRONICA-HBVCAM-1716HDWA Datasheet
1Mb / 1P
MODULO DE CAMARA HD 2MP CMOS OV2710 130 GRADOS
13/05/22
More results

Similar Description - HBVCAM-1708AFS3.0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TRIAD MAGNETICS
SP-67 TRIAD-SP-67 Datasheet
44Kb / 1P
SP-67
logo
List of Unclassifed Man...
MT9P031 ETC1-MT9P031 Datasheet
2Mb / 46P
1/2.5-Inch 5Mp CMOS Digital Image Sensor
TCM-500A ETC2-TCM-500A Datasheet
377Kb / 1P
5MP Camera Module
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
logo
OmniVision Technologies...
OV5640 OMNIVISION-OV5640 Datasheet
588Kb / 2P
OV5640 5-megapixel product brief
logo
Hammond Manufacturing L...
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com