Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

CSPP-5G Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # CSPP-5G
Description  PLUMA DE TINTA CUNDUCTIVA DE PLATA
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

CSPP-5G Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  CSPP-5G Datasheet HTML 1Page - AG Electronica CSPP-5G Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
Características:
• Color: Plateado.
• Modo de curado: Dejando a temperatura ambiente o aplicando calor.
• Sin olor.
• Fuerte adherencia y buena planitud.
• Cohesión fuerte sin partículas sueltas.
• Contenido: 6 mL.
• Resistividad: 2.5mΩ/mm3.
• Viscosidad: Mezcla tixotrópica.
• Contenido solido: 48±1%.
• Tiempo de curado: De 2 a 10 minutos para un secado superficial y 24 horas para una
solidificación completa.
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: OGJ
REV: JFRR
TOLERANCIA:
N/A
PLUMA DE TINTA CUNDUCTIVA DE PLATA
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
14/01/2022
No. Parte: CSPP-5G



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com