Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LRP47F-U2AB-1-1
Description  Enhanced Thinfilm LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LS P47F, LR P47F, LA P47F, LY P47F
2007-07-10
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5)Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 16
Gruppe
Group
amber
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
612
616
nm
3
616
620
583
586
nm
4
620
624
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Durchlassspannungsgruppen
2) Seite 16
Forward Voltage Groups
2) page 16
Gruppe
Group
amber, red, super red
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min
max
3A
1.80
1.95
V
3B
1.95
2.10
1.95
2.10
V
4A
2.10
2.25
2.10
2.25
V
4B
2.25
2.40
2.25
2.40
V
5A
2.40
2.55
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1) page 16
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous Flux
2) page 16
Φ
V (mlm)
U1
U2
V1
V2
AA
AB
BA
BB
450 …
560
560 …
710
710 …
900
900 … 1120
1120 … 1400
1400 … 1800
1800 … 2240
2240 … 2800
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
3000 (typ.)
3700 (typ.)
4800 (typ.)
6050 (typ.)
7500 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: V1-3-4A
Example: V1-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlängengruppe
Wavelength Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
V1
3
4A
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com