Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AWG 1/0 Datasheet(PDF) 7 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

Part # AWG 1/0
Description  REMA Connectors with flat Contacts
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REMA [REMA Lipprandt GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.remagroup.com/
Logo REMA - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

AWG 1/0 Datasheet(HTML) 7 Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG

  AWG 1/0 Datasheet HTML 1Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 2Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 3Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 4Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 5Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 6Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 7Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 8Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG AWG 1/0 Datasheet HTML 9Page - REMA Lipprandt GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Optische und technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to carry out optical and technical changes
Telefon/Telephone ++49/228/38 20 4-0
Telecopy/Telefax ++49/228/38 20 445
e-mail: sales@rema-bonn.de
REMA Lipprandt GmbH & Co. KG
Homepage: http://www.rema-bonn.de
REMA
MonoCon MC
MonoCon MC
7
MC
MonoCon Steckvorrichtung MC
1. Polycarbonat-Gehäuse
2. Schwalbenschwanz-Nut am Gehäuse ermöglicht beliebiges Zusammenstecken zu mehrpoligen Steckverbindungen
3. Versilberter Kupferkontakt gewährleistet niedrigsten Übergangswiderstand
4. Rostfreie Stahlblatt-Feder sorgt für konstanten Kontaktdruck
5. Bei Trennung des Steckers unter Last bricht sich die Funkenstrecke an nichtleitendem Material
6. Selbstreinigung durch speziell geformte Kontakte
7. Arretierung hält den Stecker in der richtigen Position und sorgt durch Schnappeffekt
für schnelles Lösen der Steckverbindung
MonoCon Plugs MC
1. Housing material polycarbonate.
2. Dovetails on the module allow
assembly of many varieties of multi-
ple connectors.
3. Contacts are made of silver-plated
copper for maximum conductivity.
4. Stainless steel leaf springs maintain constant contact pressure.
5. Any erosion action is confined to the contact tip to prevent pitting of current carrying surfaces.
6. A wiping action between contacts, on making or breaking, cleans current-carrying surfaces.
7. A quick-break snap action is assured on disconnection.
Farbe
Color1)
80187-00
80187-01
80187-02
80187-03
80187-04
80187-05
80187-06
80100-00
80100-02
80100-01
80100-03
80100-04
80100-05
80100-06
80186-00
80186-01
80186-02
80186-03
80186-04
80186-05
80186-06
AWG 16
rot
red
schwarz
black
weiß
white
grün
green
blau
blue
gelb
yellow
orange
orange
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kompletter Stecker
Connector complete
AWG 12
AWG 10
AWG 6
AWG 2
AWG 1/0
80188-00
80188-02
80188-04
80188-06
80188-08
80188-05
80188-07
80189-00
80189-01
80189-02
80189-03
80191-00
80191-05
80191-07
80190-01
80190-02
80190-03
80190-04
80190-00
80190-05
80190-07
Abmessungen Dimensions
C
B
A
MC 15/30/45
MC 75
MC 120
MC 180
D
Type
mm
7,9
15,9
22,2
28,6
mm
7,9
15,9
22,2
28,6
mm
24,6
47,6
69,9
82,6
mm
41,3
81,4
117,5
139,7
A
C
D
B
*Optional: weitere Kontakthülsendurchmesser auf Anfrage
*Optional: contacts for different cable sizes available on request
MC 15/30/45
MC 75*
MC 120
MC 180*
V
Farbe
Color1)
80132-00
80132-01
80132-02
80132-03
80132-04
80132-05
80132-06
rot
red
schwarz
black
weiß
white
grün
green
blau
blue
gelb
yellow
orange
orange
Kat.-Nr. Cat.-No.
Kompletter Stecker mit Crimpkontakt
Connector complete with crimp contact
AWG 10
Weitere Kabelanschlussgrößen
auf Anfrage
Different cable sizes available
on request
MC 15/30/45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com