Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

L4995RK Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # L4995RK
Description  Automotive 5V, 500mA low drop voltage regulator
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L4995RK Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L4995RK Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L4995RK Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 36 page
background image
Contents
L4995
2/37
DS5053 Rev 15
Contents
1
Block diagrams and pins descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5
Test circuit and waveforms plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.1
Load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1
Voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3
Watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
Package and PCB thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1
PowerSSO-12 thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2
PowerSSO-24 thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5
Package and packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1
ECOPACK® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2
PowerSSO-24 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.3
PowerSSO-12 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.4
PowerSSO-24 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com