Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

GW-P9LT31-PM Datasheet(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

Part # GW-P9LT31-PM
Description  DURIS® S 8
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-P9LT31-PM Datasheet(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-P9LT31-PM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2018-01-11
2
Version 1.4
GW P9LT31.PM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 150 mA
[K]
ΦV [lm]
GW P9LT31.PM-PUQP-XX57-1
3000
658 ... 763
Q65112A5133
GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1
4000
658 ... 763
Q65112A4015
GW P9LT31.PM-QPQQ-XX55-1
4000
710 ... 820
Q65112A1552
GW P9LT31.PM-PUQP-XX53-1
5000
658 ... 763
Q65112A4016
GW P9LT31.PM-QPQQ-XX53-1
5000
710 ... 820
Q65112A1553
GW P9LT31.PM-PUQP-XX52-1
5700
658 ... 763
Q65112A4017
GW P9LT31.PM-QPQQ-XX52-1
5700
710 ... 820
Q65112A1554
GW P9LT31.PM-PUQP-XX51-1
6500
658 ... 763
Q65112A1555
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1
means that only one group PU, QP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1 means that only one forward voltage group 2A,CA,NA,YA will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PU, QP enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW P9LT31.PM-PUQP-XX55-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P9LT31.PM-PUQP-XX55-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
2A,CA,NA,YA enthalten (siehe Seite 5).
1) page 23
1) Seite 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com