Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

IP3264AF Datasheet(PDF) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP3264AF
Description  4–5 Cell Li-ion/Polymer Battery Protector
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP3264AF Datasheet(HTML) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP3264AF Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
IP3264
V1.0
3 / 23
Copyright © 2023, Injoinic Corp.
5 极限参数
参数
符号
值
单位
VDD 端口输入电压范围
VDD to VSS
-0.3 ~ 32
V
VC5,VC4,VC3,VC2,VC1,CTLD
VC5,VC4,VC3,VC2,VC1,CTLDto
VSS
VSS-0.3V ~ VDD+0.3V
V
SEL,NTC,VI 引脚
SEL,NTC,VI to VSS
VSS-0.3V ~6V
V
DO,VMD 对地范围
DO,VMD to VSS
VSS-0.3V ~ VDD+0.3V
V
CO,VMC 对 VDD 引脚
CO,VMC to VDD
-32V to 0.3V
V
结温范围
TJ
-40 ~ 85
℃
存储温度范围
Tstg
-55 ~ 125
℃
热阻(结温到环境)
θJA
120
℃
/W
人体模型(
HBM)
ESD
3
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下暴
露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。
6 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
4.5
--
30
V
单节电池电压
VC5-VC4,
VC4-VC3,
VC3-VC2,
VC2-VC1,
VC1-VSS
0
--
4.6
V
工作环境温度
TA
-40
--
85
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com