Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

PCD-124-D2M Datasheet(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

Part # PCD-124-D2M
Description  Miniatur-Leistungsrelais PCD
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

PCD-124-D2M Datasheet(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  PCD-124-D2M Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics PCD-124-D2M Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Datenblatt
Rev. EK1
Ausgabe 2005/11
www.tycoelectronics.com
www.schrackrelays.com
Abmessungen in mm,
Angaben als Richtwerte.
Produktangaben entsprechend
der IEC 61810-1.
Produktdaten, technische
Parameter, Testbedingungen
und Verarbeitungshinweise
nur gültig in Verbindung mit
den ‘Definitionen’ unter
www.schrackrelays.com in
den ‘Schrack’ Produktseiten.
Änderungen vorbehalten.
1
Printrelais
Miniatur-Leistungsrelais PCD
I 1 polig 10 A
I 1 Schließer
I Geringe Spulenleistung 200 mW
I Bauhöhe 10,2 mm
I Waschdicht
I Entspricht der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC
ab Produktionscode 0424 (DT)
Anwendungen
Haushaltsgeräte, Kaffeeemaschinen, Bügeleisen, Bürogeräte
F0154-C
Zulassungen
Z E82292
Technische Daten der approbierten Typen auf Anfrage
Kontaktdaten
Kontaktausführung
1 Schließer
Kontaktsatz
Einfachkontakt
Art der Unterbrechung
Mikro-Abschaltung
Nennstrom
10 A
Nennspannung / max. Schaltspannung AC
240/400 VAC
Grenzdauerstrom
10 A
Max. Schaltleistung AC
2500 VA
Kontaktwerkstoff
AgSnO2, AgCdO
Mechanische Lebensdauer
>10x106 Schaltspiele
Schalthäufigkeit mit / ohne Last
10/300 min-1
Kontaktlebensdauer
Type
Last
Schaltspiele
PCD-1...D2(H) 10 A, 250 VAC, ohmsch, UL
6x103
PCD-1...D2(H) 5 A, 250 VAC, ohmsch, 70 °C, UL
6x103
PCD-1...D2(H) 10 A, 277 VAC, ohmsch, 70°C, TÜV
10x104
Spulendaten
Bemessungsspannungsbereich DC-Spule
3 ... 48 VDC
Bemessungsleistung DC-Spule
200 mW
Arbeitsbereich
2
Spulenausführungen, DC-Spule
Spulen-
Bemessungs-
Ansprech-
Rückfall-
Spulen-
Bemessungs-
code
Spannung
Spannung
Spannung
Widerstand
Leistung
VDC
VDC
VDC
Ohm
mW
006
6
4,5
0,3
180+10%
200
012
12
9,0
0,6
720+10%
200
024
24
18,0
1,2
2880+10%
200
Daten gelten für Spulen ohne Vorerregung, Umgebungstemperatur +23°C
Weitere Spulenausführungen auf Anfrage


Similar Part No. - PCD-124-D2M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
PCD-124-D2M MACOM-PCD-124-D2M Datasheet
139Kb / 2P
Low Profile PCB Relay
PCD-124-D2M MACOM-PCD-124-D2M Datasheet
168Kb / 2P
Low Profile PCB Relay PCD
PCD-124-D2M MACOM-PCD-124-D2M Datasheet
169Kb / 2P
Low Profile PCB Relay PCD
logo
TE Connectivity Ltd
PCD-124-D2M TEC-PCD-124-D2M Datasheet
144Kb / 2P
Low Profile PCB Relay PCD
Rev. EK1
logo
Tyco Electronics
PCD-124-D2MH MACOM-PCD-124-D2MH Datasheet
139Kb / 2P
Low Profile PCB Relay
More results

Similar Description - PCD-124-D2M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-213-3 PIC-MS-213-3_14 Datasheet
325Kb / 2P
Miniatur-Reedsensor
MS-214-3 PIC-MS-214-3_14 Datasheet
309Kb / 2P
Miniatur-Reedsensor
MS-324-3 PIC-MS-324-3_14 Datasheet
328Kb / 2P
Miniatur-Reedsensor im
MS-225-3 PIC-MS-225-3 Datasheet
226Kb / 2P
Miniatur-Reedsensor
PLS-031A-3PAI PIC-PLS-031A-3PAI Datasheet
291Kb / 2P
Miniatur-Levelsensor
PLS-031A-3PPI PIC-PLS-031A-3PPI Datasheet
159Kb / 2P
Miniatur-Levelsensor
PLS-031B-3PAI PIC-PLS-031B-3PAI Datasheet
291Kb / 2P
Miniatur-Levelsensor
PLS-031B-3PPI PIC-PLS-031B-3PPI Datasheet
159Kb / 2P
Miniatur-Levelsensor
PLS-031B-6PAI PIC-PLS-031B-6PAI Datasheet
291Kb / 2P
Miniatur-Levelsensor
logo
ASM GmbH
PT-3S ASM-SENSOR-PT-3S Datasheet
213Kb / 2P
Miniatur-Infrarot-Thermometer
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com